Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

IRFZ48VS Fiches technique(PDF) 5 Page - International Rectifier

No de pièce IRFZ48VS
Description  Power MOSFET(Vdss=60V, Rds(on)=12mohm, Id=72A)
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  IRF [International Rectifier]
Site Internet  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRFZ48VS Fiches technique(HTML) 5 Page - International Rectifier

  IRFZ48VS Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRFZ48VS Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRFZ48VS Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRFZ48VS Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRFZ48VS Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRFZ48VS Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRFZ48VS Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRFZ48VS Datasheet HTML 8Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
IRFZ48VS
www.irf.com
5
RD
Fig 9. Maximum Drain Current Vs.
Case Temperature
Fig 10a. Switching Time Test Circuit
VDS
90%
10%
VGS
td(on)
tr
td(off) tf
Fig 10b. Switching Time Waveforms
Fig 11. Maximum Effective Transient Thermal Impedance, Junction-to-Case
VDS
Pulse Width
≤ 1 µs
Duty Factor
≤ 0.1 %
VGS
RG
D.U.T.
10V
+
-
25
50
75
100
125
150
175
0
20
40
60
80
T , Case Temperature ( C)
°
C
Fig 9. Maximum Drain Current Vs.
Case Temperature
Fig 10a. Switching Time Test Circuit
VDS
90%
10%
VGS
td(on)
tr
td(off) tf
Fig 10b. Switching Time Waveforms
Fig 11. Maximum Effective Transient Thermal Impedance, Junction-to-Case
VDS
Pulse Width
≤ 1 µs
Duty Factor
≤ 0.1 %
VGS
RG
D.U.T.
10V
VDD
0.01
0.1
1
10
0.00001
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
Notes:
1. Duty factor D = t / t
2. Peak T = P
x Z
+ T
1
2
J
DM
thJC
C
P
t
t
DM
1
2
t , Rectangular Pulse Duration (sec)
1
0.01
0.02
0.05
0.10
0.20
D = 0.50
SINGLE PULSE
(THERMAL RESPONSE)


Numéro de pièce similaire - IRFZ48VS

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Inchange Semiconductor ...
IRFZ48VS ISC-IRFZ48VS Datasheet
263Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
International Rectifier
IRFZ48VSPBF IRF-IRFZ48VSPBF Datasheet
183Kb / 10P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRFZ48VSPBF IRF-IRFZ48VSPBF Datasheet
184Kb / 10P
   ADVANCED PROCESS TECHNOLOGY
IRFZ48VSPBF IRF-IRFZ48VSPBF_15 Datasheet
184Kb / 10P
   ADVANCED PROCESS TECHNOLOGY
More results

Description similaire - IRFZ48VS

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRFZ48V IRF-IRFZ48V Datasheet
111Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=60V, Rds(on)=12mohm, Id=72A)
IRFZ44VZ IRF-IRFZ44VZ Datasheet
298Kb / 12P
   Power MOSFET(Vdss=60V, Rds(on)=12mohm, Id=57A)
IRF1010E IRF-IRF1010E Datasheet
195Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=60V,Rds(on)=12mohm,Id=84A?
IRFIZ48V IRF-IRFIZ48V Datasheet
93Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=60V, Rds(on)=12mohm, Id=39A)
IRF1010ES IRF-IRF1010ES Datasheet
123Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=60V, Rds(on)=12mohm, Id=84A??
IRL3103S IRF-IRL3103S Datasheet
125Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=30V, Rds(on)=12mohm, Id=64A)
IRF7467 IRF-IRF7467 Datasheet
114Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=30V, Rds(on)max=12mohm, Id=11A)
IRFP4710 IRF-IRFP4710 Datasheet
103Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=100V, Rds(on)max=0.014ohm, Id=72A)
IRF3708 IRF-IRF3708 Datasheet
138Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=30V, Rds(on)max=12mohm, Id=62A)
IRFD9014 IRF-IRFD9014 Datasheet
177Kb / 6P
   Power MOSFET(Vdss=-60V, Rds(on)=0.50ohm, Id=-1.1A)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com