Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
Selected language     French  ▼
Nom de la pièce
         Description


RJK0346DPA_15 Datasheet(Fiches technique) 4 Page - Renesas Technology Corp

Numéro de pièce RJK0346DPA_15
Description  30V, 65A, 2.0m max. N Channel Power MOS FET High Speed Power Switching
Télécharger  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricant  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Site Internet  http://www.renesas.com
Logo 

   
 4 page
background image
RJK0346DPA
Preliminary
R07DS0911EJ0400 Rev.4.00
Page 4 of 6
Mar 19, 2013
Case Temperature
Tc
(°C)
Static Drain to Source On State Resistance
vs. Temperature
10
8
6
4
2
–25
0
25
50
75
100 125
150
0
ID = 5 A, 10 A, 20 A
VGS = 4.5 V
10 V
Pulse Test
5 A, 10 A, 20 A
Source to Drain Voltage VSD (V)
Reverse Drain Current vs.
Source to Drain Voltage
Channel Temperature Tch (
°C)
Maximum Avalanche Energy vs.
Channel Temperature Derating
200
160
120
80
40
25
50
75
100
125
150
0
100
80
60
40
20
0
0.4
0.8
1.2
1.6
2.0
Pulse Test
5 V
VGS = 0, –5V
10 V
IAP = 35 A
VDD = 15 V
duty < 0.1 %
Rg
≥ 50 Ω
Drain to Source Voltage VDS (V)
Typical Capacitance vs.
Drain to Source Voltage
010
30
20
10000
3000
1000
300
100
30
10
VGS = 0
f = 1 MHz
Crss
Coss
Ciss
Gate Charge
Qg (nc)
Dynamic Input Characteristics
50
40
30
20
10
0
20
16
12
8
4
40
80
120
160
200
0
0
ID = 65 A
VGS
VDS
VDD = 25 V
10 V
VDD = 25 V
10 V




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7 


Datasheet Download




Lien URL

AllDATASHEET vous a-t-il été utile ?   [ DONATE ]  

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Favoris   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved © Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl