Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

IRF7530 Fiches technique(PDF) 5 Page - International Rectifier

No de pièce IRF7530
Description  Power MOSFET(Vdss=20V, Rds(on)=0.030ohm)
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  IRF [International Rectifier]
Site Internet  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF7530 Fiches technique(HTML) 5 Page - International Rectifier

  IRF7530 Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF7530 Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF7530 Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF7530 Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF7530 Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF7530 Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF7530 Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF7530 Datasheet HTML 8Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
IRF7530
www.irf.com
5
Fig 11. Maximum Effective Transient Thermal Impedance, Junction-to-Ambient
Fig 9. Maximum Drain Current Vs.
Case Temperature
25
50
75
100
125
150
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
T , Case Temperature ( C)
°
C
0.1
1
10
100
1000
0.00001
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10

Notes:
1. Duty factor D =
t / t
2. Peak T = P
x Z
+ T
1
2
J
DM
thJA
A

P
t
t
DM
1
2
t , Rectangular Pulse Duration (sec)
1
0.01
0.02
0.05
0.10
0.20
D = 0.50

SINGLE PULSE
(THERMAL RESPONSE)
Fig 10. Maximum Avalanche Energy
Vs. Drain Current
25
50
75
100
125
150
0
20
40
60
80
Starting T , Junction Temperature ( C)
J
°
ID
TOP
BOTTOM
2.2A
4.0A
5.0A


Numéro de pièce similaire - IRF7530

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRF7530PBF IRF-IRF7530PBF Datasheet
147Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRF7530PBF IRF-IRF7530PBF Datasheet
152Kb / 8P
   Trench Technology
IRF7530PBF IRF-IRF7530PBF Datasheet
152Kb / 8P
   Ultra Low On-Resistance
IRF7530PBF IRF-IRF7530PBF_15 Datasheet
152Kb / 8P
   Ultra Low On-Resistance
IRF7530TR IRF-IRF7530TR Datasheet
105Kb / 8P
   Trench Technology
More results

Description similaire - IRF7530

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRF7607 IRF-IRF7607 Datasheet
77Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=20V, Rds(on)=0.030ohm)
IRF7750 IRF-IRF7750 Datasheet
110Kb / 7P
   Power MOSFET(Vdss=-20V, Rds(on)=0.030ohm)
IRF9410 IRF-IRF9410 Datasheet
114Kb / 7P
   Power MOSFET(Vdss=30V, Rds(on)=0.030ohm)
IRF7555 IRF-IRF7555 Datasheet
71Kb / 7P
   Power MOSFET(Vdss=-20V, Rds(on)=0.055ohm)
IRF7604 IRF-IRF7604 Datasheet
134Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=-20V, Rds(on)=0.09ohm)
IRF7663 IRF-IRF7663 Datasheet
77Kb / 7P
   Power MOSFET(Vdss=-20V, Rds(on)=0.020ohm)
IRF5850 IRF-IRF5850 Datasheet
126Kb / 9P
   Power MOSFET(Vdss=-20V, Rds(on)=0.135ohm)
IRF7401 IRF-IRF7401 Datasheet
118Kb / 9P
   Power MOSFET(Vdss=20V, Rds(on)=0.022ohm)
IRF7504 IRF-IRF7504 Datasheet
115Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=-20V, Rds(on)=0.27ohm)
IRF7301 IRF-IRF7301 Datasheet
113Kb / 9P
   Power MOSFET(Vdss=20V, Rds(on)=0.050ohm)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com