Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

IRF7470 Fiches technique(PDF) 3 Page - International Rectifier

No de pièce IRF7470
Description  Power MOSFET(Vdss=40V, Rds(on)max=13mohm, Id=10A)
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  IRF [International Rectifier]
Site Internet  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF7470 Fiches technique(HTML) 3 Page - International Rectifier

  IRF7470 Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF7470 Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF7470 Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF7470 Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF7470 Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF7470 Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF7470 Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF7470 Datasheet HTML 8Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
IRF7470
www.irf.com
3
Fig 2. Typical Output Characteristics
Fig 1. Typical Output Characteristics
Fig 3. Typical Transfer Characteristics
1
10
100
1000
0.1
1
10
100
20µs PULSE WIDTH
T = 25 C
J
°
TOP
BOTTOM
VGS
15V
10V
4.5V
3.0V
2.7V
2.5V
2.25V
2.0V
V
, Drain-to-Source Voltage (V)
DS
2.0V
1
10
100
0.1
1
10
100
20µs PULSE WIDTH
T = 150 C
J
°
TOP
BOTTOM
VGS
15V
10V
4.5V
3.0V
2.7V
2.5V
2.25V
2.0V
V
, Drain-to-Source Voltage (V)
DS
2.0V
1
10
100
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
V
= 25V
20µs PULSE WIDTH
DS
V
, Gate-to-Source Voltage (V)
GS
T = 25 C
J
°
T = 150 C
J
°
Fig 4. Normalized On-Resistance
Vs. Temperature
-60 -40 -20
0
20
40
60
80 100 120 140 160
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
T , Junction Temperature ( C)
J
°
V
=
I =
GS
D
10V
10A


Numéro de pièce similaire - IRF7470

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Guangdong Youtai Semico...
IRF7470 UMW-IRF7470 Datasheet
376Kb / 8P
   High Frequency DC-DC Converters with Synchronous Rectification
logo
International Rectifier
IRF7470PBF IRF-IRF7470PBF Datasheet
128Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRF7470PBF IRF-IRF7470PBF Datasheet
133Kb / 8P
   High Frequency DC-DC Converters with Synchronous Rectification
IRF7470PBF IRF-IRF7470PBF Datasheet
133Kb / 8P
   High Frequency DC-DC Converters with Synchronous Rectification
IRF7470PBF IRF-IRF7470PBF_15 Datasheet
133Kb / 8P
   High Frequency DC-DC Converters with Synchronous Rectification
More results

Description similaire - IRF7470

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRF7471 IRF-IRF7471 Datasheet
214Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=40V, Rds(on)max=13mohm, Id=10A)
IRFR3707 IRF-IRFR3707 Datasheet
136Kb / 9P
   Power MOSFET(Vdss=30V, Rds(on)max=13mohm, Id=61A??
IRF1104 IRF-IRF1104 Datasheet
101Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=40V, Rds(on)=0.009ohm, Id=100A??
IRF1404 IRF-IRF1404 Datasheet
107Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=40V, Rds(on)=0.004ohm, Id=162A??
IRF1704 IRF-IRF1704 Datasheet
102Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=40V, Rds(on)=0.004ohm, Id=170A??
IRFR4104 IRF-IRFR4104 Datasheet
182Kb / 11P
   Power MOSFET(Vdss=40V, Rds(on)=5.5mohm, Id=42A)
IRF1404S IRF-IRF1404S Datasheet
306Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=40V, Rds(on)=0.004ohm, Id=162A??
IRFBA1404P IRF-IRFBA1404P Datasheet
115Kb / 9P
   Power MOSFET(Vdss=40V, Rds(on)=3.7mohm, Id=206A)
IRC740 IRF-IRC740 Datasheet
221Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=400V, Rds(on)=0.55ohm, Id=10A)
IRLRU120N IRF-IRLRU120N Datasheet
173Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=100V, Rds(on)=0.185ohm, Id=10A)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com