Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

IRF7103Q Fiches technique(PDF) 4 Page - International Rectifier

No de pièce IRF7103Q
Description  Power MOSFET(Vdss=50V)
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  IRF [International Rectifier]
Site Internet  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF7103Q Fiches technique(HTML) 4 Page - International Rectifier

  IRF7103Q Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF7103Q Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF7103Q Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF7103Q Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF7103Q Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF7103Q Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF7103Q Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF7103Q Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRF7103Q Datasheet HTML 9Page - International Rectifier Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 10 page
background image
IRF7103Q
4
www.irf.com
Fig 6. Typical Gate Charge Vs.
Gate-to-Source Voltage
Fig 5. Typical Capacitance Vs.
Drain-to-Source Voltage
Fig 8. Maximum Safe Operating Area
Fig 7. Typical Source-Drain Diode
Forward Voltage
1
10
100
VDS, Drain-to-Source Voltage (V)
10
100
1000
10000
Coss
Crss
Ciss
VGS = 0V,
f = 1 MHZ
Ciss = Cgs + Cgd, Cds SHORTED
Crss = Cgd
Coss = Cds+ Cgd
0.1
1
10
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
V
,Source-to-Drain Voltage (V)
SD

V
= 0 V
GS

T = 175 C
J
°

T = 25 C
J
°
0
1
10
100
1000
VDS , Drain-toSource Voltage (V)
0.01
0.1
1
10
100
Tc = 25°C
Tj = 175°C
Single Pulse
1msec
10msec
OPERATION IN THIS AREA
LIMITED BY R DS(on)
100µsec
0
3
6
9
12
0
3
6
9
12
Q , Total Gate Charge (nC)
G

I
=
D
2.0A

V
= 10V
DS
V
= 25V
DS
V
= 40V
DS


Numéro de pièce similaire - IRF7103Q

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRF7103QPBF IRF-IRF7103QPBF Datasheet
263Kb / 10P
   AUTOMOTIVE MOSFET HEXFET짰 Power MOSFET
IRF7103QTRPBF IRF-IRF7103QTRPBF Datasheet
259Kb / 10P
   HEXFET짰 Power MOSFET
More results

Description similaire - IRF7103Q

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRF7103 IRF-IRF7103 Datasheet
169Kb / 9P
   Power MOSFET(Vdss=50V, Rds(on)=0.130ohm, Id=3.0A)
IRFZ46 IRF-IRFZ46 Datasheet
165Kb / 6P
   Power MOSFET(Vdss=50V, Rds(on)=0.024ohm, Id=50*A)
IRF7703 IRF-IRF7703 Datasheet
137Kb / 9P
   Power MOSFET(Vdss=-40V)
IRF7705 IRF-IRF7705 Datasheet
146Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=-30V)
IRF7752 IRF-IRF7752 Datasheet
117Kb / 7P
   Power MOSFET(Vdss=30V)
IRF7755 IRF-IRF7755 Datasheet
249Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=-20V)
IRF7757 IRF-IRF7757 Datasheet
132Kb / 9P
   Power MOSFET(Vdss=20V)
IRF5803 IRF-IRF5803 Datasheet
109Kb / 9P
   Power MOSFET(Vdss=-40V)
IRF5805 IRF-IRF5805 Datasheet
126Kb / 9P
   Power MOSFET(Vdss=-30V)
IRF7478 IRF-IRF7478 Datasheet
209Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=60V)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com