Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

IRF5YZ48CM Fiches technique(PDF) 4 Page - International Rectifier

No de pièce IRF5YZ48CM
Description  POWER MOSFET N-CHANNEL(Vdss=55V, Rds(on)=0.029ohm, Id=18A*)
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  IRF [International Rectifier]
Site Internet  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF5YZ48CM Fiches technique(HTML) 4 Page - International Rectifier

  IRF5YZ48CM Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF5YZ48CM Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF5YZ48CM Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF5YZ48CM Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF5YZ48CM Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF5YZ48CM Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF5YZ48CM Datasheet HTML 7Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
IRF5YZ48CM
4
www.irf.com
Fig 8. Maximum Safe Operating Area
Fig 6. Typical Gate Charge Vs.
Gate-to-Source Voltage
Fig 5. Typical Capacitance Vs.
Drain-to-Source Voltage
Fig 7. Typical Source-Drain Diode
Forward Voltage
1
10
100
VDS , Drain-toSource Voltage (V)
1
10
100
1000
Tc = 25°C
Tj = 150°C
Single Pulse
1ms
10ms
OPERATION IN THIS AREA
LIMITED BY R DS(on)
1
10
100
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
V
, Drain-to-Source Voltage (V)
DS

V
C
C
C
=
=
=
=
0V,
C
C
C
f = 1MHz
+ C
+ C
C
SHORTED
GS
iss
gs
gd ,
ds
rss
gd
oss
ds
gd

Ciss

Coss

Crss
0
20
40
60
80
100
0
4
8
12
16
20
Q , Total Gate Charge (nC)
G


FOR TEST CIRCUIT
SEE FIGURE
I =
D
13
18A

V
= 11V
DS
V
= 27V
DS
V
= 44V
DS
1
10
100
0.4
0.8
1.2
1.6
2.0
V
,Source-to-Drain Voltage (V)
SD

V
= 0 V
GS

T = 25 C
J
°

T = 150 C
J
°


Numéro de pièce similaire - IRF5YZ48CM

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRF5YZ48CM IRF-IRF5YZ48CM Datasheet
107Kb / 7P
   Avalanche Energy Ratings
IRF5YZ48CM IRF-IRF5YZ48CM_15 Datasheet
107Kb / 7P
   Avalanche Energy Ratings
More results

Description similaire - IRF5YZ48CM

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRF5Y3205CM IRF-IRF5Y3205CM Datasheet
103Kb / 7P
   POWER MOSFET N-CHANNEL(Vdss=55V, Rds(on)=0.022ohm, Id=18A*)
IRFRU5505 IRF-IRFRU5505 Datasheet
108Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=-55V, Rds(on)=0.11ohm, Id=-18A)
IRF5Y5305CM IRF-IRF5Y5305CM Datasheet
108Kb / 7P
   POWER MOSFET P-CHANNEL(Vdss=-55V, Rds(on)=0.065ohm, Id=-18A*)
IRF5NJZ48 IRF-IRF5NJZ48 Datasheet
116Kb / 7P
   POWER MOSFET N-CHANNEL(Vdss=55V, Rds(on)=0.016ohm, Id=22A*)
IRF5N3205 IRF-IRF5N3205 Datasheet
118Kb / 7P
   POWER MOSFET N-CHANNEL(Vdss=55V, Rds(on)=0.008ohm, Id=55A*)
IRF5M3205 IRF-IRF5M3205 Datasheet
113Kb / 7P
   POWER MOSFET N-CHANNEL(Vdss=55V, Rds(on)=0.015ohm, Id=35A)
IRF5Y540CM IRF-IRF5Y540CM Datasheet
99Kb / 7P
   POWER MOSFET N-CHANNEL(Vdss=100V, Rds(on)=0.058ohm, Id=18A*)
IRF5Y31N20 IRF-IRF5Y31N20 Datasheet
99Kb / 7P
   POWER MOSFET N-CHANNEL(Vdss=200V, Rds(on)=0.092ohm, Id=18A*)
IRF5Y1310CM IRF-IRF5Y1310CM Datasheet
107Kb / 7P
   POWER MOSFET N-CHANNEL(Vdss=100V, Rds(on)=0.044ohm, Id=18A*)
IRF5Y3315CM IRF-IRF5Y3315CM Datasheet
106Kb / 7P
   POWER MOSFET N-CHANNEL(Vdss=150V, Rds(on)=0.085ohm, Id=18A*)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com