Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

IRF5EA1310 Fiches technique(PDF) 3 Page - International Rectifier

No de pièce IRF5EA1310
Description  POWER MOSFET N-CHANNEL(Vdss=100V, Rds(on)=0.036ohm, Id=23A)
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  IRF [International Rectifier]
Site Internet  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF5EA1310 Fiches technique(HTML) 3 Page - International Rectifier

  IRF5EA1310 Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF5EA1310 Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF5EA1310 Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF5EA1310 Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF5EA1310 Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF5EA1310 Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF5EA1310 Datasheet HTML 7Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
www.irf.com
3
IRF5EA1310
Fig 4. Normalized On-Resistance
Vs. Temperature
Fig 2. Typical Output Characteristics
Fig 1. Typical Output Characteristics
Fig 3. Typical Transfer Characteristics
15
0.1
1
10
100
1000
0.1
1
10
100
20µs PULSE WIDTH
T = 25 C
J
°
TOP
BOTTOM
VGS
15V
10V
8.0V
7.0V
6.0V
5.5V
5.0V
4.5V
V
, Drain-to-Source Voltage (V)
DS
4.5V
0.1
1
10
100
1000
0.1
1
10
100
20µs PULSE WIDTH
T = 150 C
J
°
TOP
BOTTOM
VGS
15V
10V
8.0V
7.0V
6.0V
5.5V
5.0V
4.5V
V
, Drain-to-Source Voltage (V)
DS
4.5V
0.1
1
10
100
1000
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
V
= 25V
20µs PULSE WIDTH
DS
V
, Gate-to-Source Voltage (V)
GS
T = 25 C
J
°
T = 150 C
J
°
-60 -40 -20
0
20
40
60
80 100 120 140 160
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
T , Junction Temperature( C)
J
°
V
=
I =
GS
D
10V
23A


Numéro de pièce similaire - IRF5EA1310

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRF5EA1310 IRF-IRF5EA1310 Datasheet
244Kb / 7P
   Avalanche Energy Ratings
IRF5EA1310 IRF-IRF5EA1310_15 Datasheet
244Kb / 7P
   Avalanche Energy Ratings
More results

Description similaire - IRF5EA1310

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRF1310N IRF-IRF1310N Datasheet
96Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=100V, Rds(on)=0.036ohm, Id=42A)
IRFI1310N IRF-IRFI1310N Datasheet
104Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=100V, Rds(on)=0.036ohm, Id=24A)
IRF1310NS IRF-IRF1310NS Datasheet
156Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=100V, Rds(on)=0.036ohm, Id=42A)
IRF9540N IRF-IRF9540N Datasheet
125Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=-100V, Rds(on)=0.117ohm, Id=-23A)
IRF9540NS IRF-IRF9540NS Datasheet
187Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=-100V, Rds(on)=0.117ohm, Id=-23A)
IRFP9140N IRF-IRFP9140N Datasheet
142Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=-100V, Rds(on)=0.117ohm, Id=-23A)
IRF9540NSPBF IRF-IRF9540NSPBF Datasheet
331Kb / 11P
   HEXFET POWER MOSFET (VDSS = -100V , RDS(on) = 117m廓 , ID = -23A )
IRFP360 IRF-IRFP360 Datasheet
164Kb / 6P
   Power MOSFET(Vdss=400V, Rds(on)=0.20ohm, Id=23A)
IRFP254N IRF-IRFP254N Datasheet
222Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=250V, Rds(on)=125mohm, Id=23A)
IRFP360LC IRF-IRFP360LC Datasheet
343Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=400V, Rds(on)=0.20ohm, Id=23A)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com