Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

IRF1310NS Fiches technique(PDF) 4 Page - International Rectifier

No de pièce IRF1310NS
Description  Power MOSFET(Vdss=100V, Rds(on)=0.036ohm, Id=42A)
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  IRF [International Rectifier]
Site Internet  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF1310NS Fiches technique(HTML) 4 Page - International Rectifier

  IRF1310NS Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF1310NS Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF1310NS Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF1310NS Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF1310NS Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF1310NS Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF1310NS Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF1310NS Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRF1310NS Datasheet HTML 9Page - International Rectifier Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 10 page
background image
IRF1310NS/L
Fig 8. Maximum Safe Operating Area
Fig 6. Typical Gate Charge Vs.
Gate-to-Source Voltage
Fig 5. Typical Capacitance Vs.
Drain-to-Source Voltage
Fig 7. Typical Source-Drain Diode
Forward Voltage
1
10
100
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
V
, Drain-to-Source Voltage (V)
DS
V
C
C
C
=
=
=
=
0V,
C
C
C
f = 1MHz
+ C
+ C
C
SHORTED
GS
iss
gs
gd ,
ds
rss
gd
oss
ds
gd
Ciss
Coss
Crss
0
20
40
60
80
100
120
0
4
8
12
16
20
Q , Total Gate Charge (nC)
G
FOR TEST CIRCUIT
SEE FIGURE
I =
D
13
22A
V
= 20V
DS
V
= 50V
DS
V
= 80V
DS
0.1
1
10
100
1000
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
V
,Source-to-Drain Voltage (V)
SD
V
= 0 V
GS
1
10
100
1000
1
10
100
1000
OPERATION IN THIS AREA LIMITED
BY RDS(on)
Single Pulse
T
T
= 175 C
= 25 C
J
C
o
o
V
, Drain-to-Source Voltage (V)
DS
10us
100us
1ms
10ms


Numéro de pièce similaire - IRF1310NS

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Kersemi Electronic Co.,...
IRF1310NS KERSEMI-IRF1310NS Datasheet
1Mb / 10P
   Fully Avalanche Rated
logo
Inchange Semiconductor ...
IRF1310NS ISC-IRF1310NS Datasheet
189Kb / 2P
   Isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
International Rectifier
IRF1310NSPBF IRF-IRF1310NSPBF Datasheet
725Kb / 11P
   HEXFET Power MOSFET
IRF1310NSPBF IRF-IRF1310NSPBF Datasheet
726Kb / 11P
   ADVANCED PROCESS TECHNOLOGY
IRF1310NSPBF IRF-IRF1310NSPBF_15 Datasheet
726Kb / 11P
   ADVANCED PROCESS TECHNOLOGY
More results

Description similaire - IRF1310NS

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRF1310N IRF-IRF1310N Datasheet
96Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=100V, Rds(on)=0.036ohm, Id=42A)
IRFI1310N IRF-IRFI1310N Datasheet
104Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=100V, Rds(on)=0.036ohm, Id=24A)
IRFP150N IRF-IRFP150N Datasheet
135Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=100V, Rds(on)=0.035W, Id=42A)
IRF5EA1310 IRF-IRF5EA1310 Datasheet
238Kb / 7P
   POWER MOSFET N-CHANNEL(Vdss=100V, Rds(on)=0.036ohm, Id=23A)
IRFR4104 IRF-IRFR4104 Datasheet
182Kb / 11P
   Power MOSFET(Vdss=40V, Rds(on)=5.5mohm, Id=42A)
IRFR2407 IRF-IRFR2407 Datasheet
129Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=75V, Rds(on)=0.026ohm, Id=42A??
IRFR2905ZPBF IRF-IRFR2905ZPBF Datasheet
278Kb / 12P
   HEXFET짰 Power MOSFET ( VDSS = 55V , RDS(on) = 14.5m廓 , ID = 42A )
IRFR4104PBF IRF-IRFR4104PBF Datasheet
273Kb / 12P
   HEXFET짰 Power MOSFET ( VDSS = 40V , RDS(on) = 5.5m廓 , ID = 42A )
IRF9510S IRF-IRF9510S Datasheet
176Kb / 6P
   Power MOSFET(Vdss=-100V, Rds(on)=1.2ohm, Id=-4.0A)
IRF520VS IRF-IRF520VS Datasheet
129Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=100V, Rds(on)=0.165ohm, Id=9.6A)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com