Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SI9435BDY Fiches technique(PDF) 1 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

No de pièce SI9435BDY
Description  P-Channel Enhancement MOSFET
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  KEXIN [Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd]
Site Internet  http://www.kexin.com.cn/index.asp
Logo KEXIN - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

SI9435BDY Fiches technique(HTML) 1 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

  SI9435BDY Datasheet HTML 1Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd SI9435BDY Datasheet HTML 2Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd SI9435BDY Datasheet HTML 3Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd SI9435BDY Datasheet HTML 4Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd SI9435BDY Datasheet HTML 5Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 5 page
background image
SMD Type
IC
www.kexin.com.cn
1
SMD Type
MOSFET
Features
RDS(ON) = 42 mΩ @ VGS = -10 V
RDS(ON) = 70 mΩ @ VGS = -4.5 V
*1 50℃/W when mounted on a 1 in2 pad of 2 oz copper
*2 105℃/W when mounted on a .04 pad of 2 oz copper
SI9435BDY (KI9435BDY)
P-Channel Enhancement MOSFET
SOP-8
D
S
S
D
D
S
G
D
5
6
7
8
2
3
4
1
S
G
D
P-Channel MOSFET
Absolute Maximum Ratings Ta = 25℃
Symbol
Rating
Unit
VDS
-30
VGS
±20
TA=25℃
-5.7
TA=70℃
-4.6
IDM
-30
TA=25℃ *1
2.5
TA=70℃ *2
1.6
RthJA
50
RthJC
25
TJ
150
Tstg
-55 to 150
V
A
Pulsed Drain Current
Parameter
Continuous Drain Current
ID
Drain-Source Voltage
Gate-Source Voltage
Junction Temperature
Storage Temperature Range
PD
W
Power Dissipation
/W
Thermal Resistance.Junction- to-Ambient
Thermal Resistance.Junction- to-Case
VDSS = -30V
ID = -5.7A (VGS = -10V)
1.50 0.15


Numéro de pièce similaire - SI9435BDY

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
SI9435BDY VISHAY-SI9435BDY Datasheet
68Kb / 5P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 03-Nov-03
SI9435BDY VISHAY-SI9435BDY Datasheet
90Kb / 6P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 31-Jan-05
SI9435BDY VISHAY-SI9435BDY Datasheet
250Kb / 9P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. D, 18-May-09
SI9435BDY VISHAY-SI9435BDY Datasheet
182Kb / 8P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. D, 18-May-09
SI9435BDY VISHAY-SI9435BDY Datasheet
181Kb / 8P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
More results

Description similaire - SI9435BDY

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SMG2345P SECOS-SMG2345P Datasheet
71Kb / 2P
   P-Channel Enhancement MOSFET
logo
Guangdong Kexin Industr...
SI2303DS KEXIN-SI2303DS Datasheet
1Mb / 4P
   P-Channel Enhancement MOSFET
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SSP7431P SECOS-SSP7431P_15 Datasheet
564Kb / 4P
   P-Channel Enhancement MOSFET
SMS2305R SECOS-SMS2305R Datasheet
846Kb / 4P
   P-Channel Enhancement MOSFET
SMG2321P SECOS-SMG2321P Datasheet
553Kb / 4P
   P-Channel Enhancement MOSFET
SSN3139K SECOS-SSN3139K Datasheet
336Kb / 3P
   P Channel Enhancement MOSFET
SMG2361P SECOS-SMG2361P Datasheet
450Kb / 4P
   P-Channel Enhancement MOSFET
logo
Guangdong Kexin Industr...
AO3409-3 KEXIN-AO3409-3 Datasheet
1Mb / 4P
   P-Channel Enhancement MOSFET
AO3409-HF-3 KEXIN-AO3409-HF-3 Datasheet
1Mb / 4P
   P-Channel Enhancement MOSFET
AO3419-3 KEXIN-AO3419-3 Datasheet
1Mb / 4P
   P-Channel Enhancement MOSFET
KX9435 KEXIN-KX9435 Datasheet
1Mb / 4P
   P-Channel Enhancement MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com