Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SI2343DS Fiches technique(PDF) 4 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

No de pièce SI2343DS
Description  P-Channel MOSFET
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  KEXIN [Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd]
Site Internet  http://www.kexin.com.cn/index.asp
Logo KEXIN - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

SI2343DS Fiches technique(HTML) 4 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

  SI2343DS Datasheet HTML 1Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd SI2343DS Datasheet HTML 2Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd SI2343DS Datasheet HTML 3Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd SI2343DS Datasheet HTML 4Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd SI2343DS Datasheet HTML 5Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
SMD Type
www.kexin.com.cn
4
MOSFET
.
SI2343DS (KI2343DS)
Typical Characterisitics
Source-Drain Diode Forward Voltage
Threshold Voltage
1.0
1.4
1
10
20
0
0.2
0.4
0.6
0.8
T J = 150 °C
VSD - Source-to-Drain Voltage (V)
T J = 25 °C
1.2
- 0.4
- 0.2
0.0
0.2
0.4
0.6
- 50
- 25
0
25
50
75
100
125
150
ID = 250 µA
TJ - Temperature (°C)
On-Resistance vs. Gate-to-Source Voltage
Single Pulse Power
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
0.12
0
2
4
6
8
10
ID = 4.0 A
VGS - Gate-to-Source Voltage (V)
ID = 1 A
0.01
0
1
6
12
2
4
10
600
0.1
Time (s)
8
10
100
TA
= 25 °C
Safe Operating Area
100
1
0.1
1
10
100
0.01
10
TA
= 25 °C
Single Pulse
DC
0.1
ID(on)
Limited
DS(on)
*
Limited by R
BVDSS Limited
P(t) = 1
P(t) = 0.1
P(t) = 0.01
P(t) = 0.001
P(t) = 0.0001
IDM Limited
P(t) = 10
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
* VGS > minimum VGS at which RDS(on) is specified
P-Channel MOSFET


Numéro de pièce similaire - SI2343DS

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
SI2343DS VISHAY-SI2343DS Datasheet
42Kb / 5P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 25-Nov-02
SI2343DS VISHAY-SI2343DS Datasheet
197Kb / 9P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 02-Feb-09
SI2343DS VISHAY-SI2343DS Datasheet
202Kb / 9P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 02-Feb-09
SI2343DS VISHAY-SI2343DS Datasheet
164Kb / 8P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
logo
Guangdong Kexin Industr...
SI2343DS-3 KEXIN-SI2343DS-3 Datasheet
1Mb / 5P
   P-Channel MOSFET
More results

Description similaire - SI2343DS

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Guangdong Kexin Industr...
2SJ179 KEXIN-2SJ179_15 Datasheet
1Mb / 4P
   P-Channel MOSFET
2SJ602-ZJ KEXIN-2SJ602-ZJ Datasheet
1Mb / 5P
   P-Channel MOSFET
AO3421E-HF KEXIN-AO3421E-HF Datasheet
1Mb / 4P
   P-Channel MOSFET
SI2341DS-HF KEXIN-SI2341DS-HF Datasheet
1Mb / 5P
   P-Channel MOSFET
SI3437DV KEXIN-SI3437DV Datasheet
2Mb / 5P
   P-Channel MOSFET
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SSF1321P SECOS-SSF1321P_15 Datasheet
487Kb / 4P
   P-Channel MOSFET
logo
Solid States Devices, I...
FT0012 SSDI-FT0012_15 Datasheet
67Kb / 2P
   P-Channel MOSFET
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
BSS84 JIANGSU-BSS84 Datasheet
1Mb / 5P
   P-CHANNEL MOSFET
CJ502K JIANGSU-CJ502K Datasheet
1Mb / 5P
   P-CHANNEL MOSFET
CJ2333 JIANGSU-CJ2333 Datasheet
1,009Kb / 5P
   P-channel MOSFET
logo
Renesas Technology Corp
UPA2736GR RENESAS-UPA2736GR_16 Datasheet
331Kb / 7P
   P-channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com