Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SI2307BDS-3 Fiches technique(PDF) 3 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

No de pièce SI2307BDS-3
Description  P-Channel Enhancement MOSFET
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  KEXIN [Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd]
Site Internet  http://www.kexin.com.cn/index.asp
Logo KEXIN - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

SI2307BDS-3 Fiches technique(HTML) 3 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

  SI2307BDS-3 Datasheet HTML 1Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd SI2307BDS-3 Datasheet HTML 2Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd SI2307BDS-3 Datasheet HTML 3Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd SI2307BDS-3 Datasheet HTML 4Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd SI2307BDS-3 Datasheet HTML 5Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
SMD Type
www.kexin.com.cn
3
MOSFET
P-Channel Enhancement MOSFET
SI2307BDS (KI2307BDS)
Typical Characterisitics
Output Characteristics
On-Resistance vs. Drain Current
Gate Charge
0
2
4
6
8
10
12
0
2
4
6
8
10
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
V GS = 10 thru 5 V
2 V
4 V
3 V
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0
2
4
6
8
10
I D- Drain Current (A)
V GS = 10 V
V GS = 4.5 V
0
2
4
6
8
10
0
2
4
6
8
10
Qg - Total Gate Charge (nC)
V DS = 15 V
ID = 3 A
Transfer Characteristics
Capacitance
On-Resistance vs. Junction Temperature
0
2
4
6
8
10
12
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
VGS - Gate-to-Source Voltage (V)
T C = 125 °C
- 55 °C
25 °C
0
100
200
300
400
500
600
700
0
5
10
15
20
25
30
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
C rss
C oss
C iss
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
- 50
- 25
0
25
50
75
100
125
150
V GS = 10 V
ID = 3.2 A
TJ - Junction Temperature (°C)


Numéro de pièce similaire - SI2307BDS-3

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Guangdong Kexin Industr...
SI2307BDS-HF KEXIN-SI2307BDS-HF Datasheet
1Mb / 5P
   P-Channel MOSFET
SI2307BDS-HF-3 KEXIN-SI2307BDS-HF-3 Datasheet
1Mb / 5P
   P-Channel MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI2307BDS-T1-E3 VISHAY-SI2307BDS-T1-E3 Datasheet
199Kb / 9P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 03-Mar-08
logo
VBsemi Electronics Co.,...
SI2307BDS-T1-GE3 VBSEMI-SI2307BDS-T1-GE3 Datasheet
495Kb / 9P
   P-Channel 30 V (D-S) MOSFET
More results

Description similaire - SI2307BDS-3

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SMG2345P SECOS-SMG2345P Datasheet
71Kb / 2P
   P-Channel Enhancement MOSFET
logo
Guangdong Kexin Industr...
SI2303DS KEXIN-SI2303DS Datasheet
1Mb / 4P
   P-Channel Enhancement MOSFET
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SSP7431P SECOS-SSP7431P_15 Datasheet
564Kb / 4P
   P-Channel Enhancement MOSFET
SMS2305R SECOS-SMS2305R Datasheet
846Kb / 4P
   P-Channel Enhancement MOSFET
SMG2321P SECOS-SMG2321P Datasheet
553Kb / 4P
   P-Channel Enhancement MOSFET
SSN3139K SECOS-SSN3139K Datasheet
336Kb / 3P
   P Channel Enhancement MOSFET
SMG2361P SECOS-SMG2361P Datasheet
450Kb / 4P
   P-Channel Enhancement MOSFET
logo
Guangdong Kexin Industr...
AO3409-3 KEXIN-AO3409-3 Datasheet
1Mb / 4P
   P-Channel Enhancement MOSFET
AO3409-HF-3 KEXIN-AO3409-HF-3 Datasheet
1Mb / 4P
   P-Channel Enhancement MOSFET
AO3419-3 KEXIN-AO3419-3 Datasheet
1Mb / 4P
   P-Channel Enhancement MOSFET
KX9435 KEXIN-KX9435 Datasheet
1Mb / 4P
   P-Channel Enhancement MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com