Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SI2301BDS Fiches technique(PDF) 4 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

No de pièce SI2301BDS
Description  P-Channel Enhancement MOSFET
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  KEXIN [Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd]
Site Internet  http://www.kexin.com.cn/index.asp
Logo KEXIN - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

SI2301BDS Fiches technique(HTML) 4 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

  SI2301BDS Datasheet HTML 1Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd SI2301BDS Datasheet HTML 2Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd SI2301BDS Datasheet HTML 3Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd SI2301BDS Datasheet HTML 4Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd SI2301BDS Datasheet HTML 5Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
SMD Type
www.kexin.com.cn
4
MOSFET
.
P-Channel Enhancement MOSFET
SI2301BDS (KI2301BDS)
Typical Characterisitics
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0
1
2
3
4
5
- 0.2
- 0.1
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
- 50
- 25
0
25
50
75
100
125
150
T J = 150 C
Source-Drain Diode Forward Voltage
On-Resistance vs. Gate-to-Source Voltage
Threshold Voltage
Single Pulse Power
Square Wave Pulse Duration (sec)
VSD
V
)
V
(
e
g
a
tl
o
V
n
i
a
r
D
-
o
t-
e
c
r
u
o
S
-
GS - Gate-to-Source Voltage (V)
T J
- Temperature (
)
c
e
s
(
e
m
i
T
)
C
ID = 2.8 A
ID = 250 A
10
0.1
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
T J = 25 C
1
TA = 25 C
Safe Operating Area
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
100
1
0.1
1
10
100
0.01
10
0.1
10 s
100 s
1 ms
10 ms
100 ms
TA = 25 C
Single Pulse
10
8
6
4
2
0
0.01
0.1
1
10
100
1000
dc, 100 s, 10 s, 1 s


Numéro de pièce similaire - SI2301BDS

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
SI2301BDS VISHAY-SI2301BDS Datasheet
59Kb / 5P
   P-Channel 2.5-V (G-S) MOSFET
Rev. B, 13-Oct-03
SI2301BDS VISHAY-SI2301BDS Datasheet
93Kb / 6P
   P-Channel 2.5-V (G-S) MOSFET
Rev. D, 03-Mar-08
SI2301BDS VISHAY-SI2301BDS Datasheet
213Kb / 9P
   P-Channel 2.5 V (G-S) MOSFET
Rev. F, 17-Oct-11
SI2301BDS VISHAY-SI2301BDS Datasheet
213Kb / 9P
   P-Channel 2.5 V (G-S) MOSFET
Rev. F, 17-Oct-11
SI2301BDS VISHAY-SI2301BDS Datasheet
180Kb / 8P
   P-Channel 2.5 V (G-S) MOSFET
01-Jan-2022
More results

Description similaire - SI2301BDS

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SMG2345P SECOS-SMG2345P Datasheet
71Kb / 2P
   P-Channel Enhancement MOSFET
logo
Guangdong Kexin Industr...
SI2303DS KEXIN-SI2303DS Datasheet
1Mb / 4P
   P-Channel Enhancement MOSFET
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SSP7431P SECOS-SSP7431P_15 Datasheet
564Kb / 4P
   P-Channel Enhancement MOSFET
SMS2305R SECOS-SMS2305R Datasheet
846Kb / 4P
   P-Channel Enhancement MOSFET
SMG2321P SECOS-SMG2321P Datasheet
553Kb / 4P
   P-Channel Enhancement MOSFET
SSN3139K SECOS-SSN3139K Datasheet
336Kb / 3P
   P Channel Enhancement MOSFET
SMG2361P SECOS-SMG2361P Datasheet
450Kb / 4P
   P-Channel Enhancement MOSFET
logo
Guangdong Kexin Industr...
AO3409-3 KEXIN-AO3409-3 Datasheet
1Mb / 4P
   P-Channel Enhancement MOSFET
AO3409-HF-3 KEXIN-AO3409-HF-3 Datasheet
1Mb / 4P
   P-Channel Enhancement MOSFET
AO3419-3 KEXIN-AO3419-3 Datasheet
1Mb / 4P
   P-Channel Enhancement MOSFET
KX9435 KEXIN-KX9435 Datasheet
1Mb / 4P
   P-Channel Enhancement MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com