Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SI2314EDS-3 Fiches technique(PDF) 3 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

No de pièce SI2314EDS-3
Description  N-Channel Enhancement MOSFET
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  KEXIN [Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd]
Site Internet  http://www.kexin.com.cn/index.asp
Logo KEXIN - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

SI2314EDS-3 Fiches technique(HTML) 3 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

  SI2314EDS-3 Datasheet HTML 1Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd SI2314EDS-3 Datasheet HTML 2Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd SI2314EDS-3 Datasheet HTML 3Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd SI2314EDS-3 Datasheet HTML 4Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd SI2314EDS-3 Datasheet HTML 5Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
SMD Type
www.kexin.com.cn
3
MOSFET
N-Channel Enhancement MOSFET
SI2314EDS (KI2314EDS)
Typical Characterisitics
0.0001
100
10,000
Gate Current vs. Gate-Source Voltage
0
200
400
600
800
1000
1200
0
2
4
6
8
10
12
Gate-Current vs. Gate-Source Voltage
VGS – Gate-to-Source Voltage (V)
0.1
1
10
1,000
VGS – Gate-to-Source Voltage (V)
0.01
TJ = 150 C
TJ = 25 C
0.001
0.1
1
10
100
0
300
600
900
1200
1500
0
4
8
12
16
20
0.00
0.03
0.06
0.09
0.12
0.15
0
3
6
9
12
15
VDS – Drain-to-Source Voltage (V)
Coss
Ciss
ID – Drain Current (A)
VGS = 1.8 V
On-Resistance vs. Drain Current
Capacitance
VGS = 2.5 V
VGS = 4.5 V
Crss
0
3
6
9
12
15
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
0
3
6
9
12
15
0
1
2
3
4
VGS = 4.5 thru 2.0 V
TC = 125 C
–55 C
1.5 V
25 C
s
c
it
s
ir
e
t
c
a
r
a
h
C
r
e
f
s
n
a
r
T
s
c
it
s
ir
e
t
c
a
r
a
h
C
t
u
p
t
u
O
VDS – Drain-to-Source Voltage (V)
VGS – Gate-to-Source Voltage (V)
1.0 V
0.5 V


Numéro de pièce similaire - SI2314EDS-3

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Guangdong Kexin Industr...
SI2314EDS-HF KEXIN-SI2314EDS-HF Datasheet
1Mb / 5P
   N-Channel MOSFET
SI2314EDS-HF-3 KEXIN-SI2314EDS-HF-3 Datasheet
1Mb / 5P
   N-Channel MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI2314EDS-T1-E3 VISHAY-SI2314EDS-T1-E3 Datasheet
196Kb / 8P
   N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. D, 02-Feb-09
logo
VBsemi Electronics Co.,...
SI2314EDS-T1-E3 VBSEMI-SI2314EDS-T1-E3 Datasheet
1Mb / 9P
   N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
More results

Description similaire - SI2314EDS-3

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Guangdong Kexin Industr...
2N7002E KEXIN-2N7002E_15 Datasheet
1Mb / 2P
   N-Channel Enhancement MOSFET
AO3414 KEXIN-AO3414 Datasheet
1Mb / 4P
   N-Channel Enhancement MOSFET
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SSP7200N SECOS-SSP7200N_15 Datasheet
209Kb / 2P
   N-Channel Enhancement MOSFET
SSP7450N SECOS-SSP7450N Datasheet
702Kb / 4P
   N-Channel Enhancement MOSFET
S2N7002KW SECOS-S2N7002KW Datasheet
542Kb / 2P
   N-Channel Enhancement MOSFET
SMG2322N SECOS-SMG2322N Datasheet
567Kb / 4P
   N-Channel Enhancement MOSFET
SCG3019 SECOS-SCG3019 Datasheet
201Kb / 4P
   N-Channel Enhancement MOSFET
SSP7436N SECOS-SSP7436N Datasheet
167Kb / 2P
   N-Channel Enhancement MOSFET
SSP7464N SECOS-SSP7464N Datasheet
167Kb / 2P
   N-Channel Enhancement MOSFET
SSP7200N SECOS-SSP7200N Datasheet
167Kb / 2P
   N-Channel Enhancement MOSFET
logo
DONGGUAN YOU FENG WEI E...
2N7002 YFWDIODE-2N7002 Datasheet
433Kb / 3P
   N-Channel Enhancement MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com