Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SI2306DS-3 Fiches technique(PDF) 1 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

No de pièce SI2306DS-3
Description  N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  KEXIN [Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd]
Site Internet  http://www.kexin.com.cn/index.asp
Logo KEXIN - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

SI2306DS-3 Fiches technique(HTML) 1 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

  SI2306DS-3 Datasheet HTML 1Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd SI2306DS-3 Datasheet HTML 2Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd SI2306DS-3 Datasheet HTML 3Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd SI2306DS-3 Datasheet HTML 4Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
SMD Type
www.kexin.com.cn
1
MOSFET
IC
N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Absolute Maximum Ratings Ta = 25
G
D
S
SI2306DS (KI2306DS)
1. Gate
2. Source
3. Drain
0.4 +0.1
-0.1
2.9 +0.2
-0.1
0.95 +0.1
-0.1
1.9 +0.1
-0.2
1
2
3
Unit: mm
SOT-23-3
0.15 +0.02
-0.02
Features
VDS (V) = 30V
RDS(ON) < 57mΩ (VGS =-10V)
RDS(ON) < 94 mΩ (VGS =-4.5V)
Symbol
Rating
Unit
VDS
30
VGS
±20
Ta=25℃
3.5
Ta=70℃
2.8
IDM
16
Ta=25℃
1.25
W
Ta=70℃
0.8
Thermal Resistance.Junction- to-Ambient
t ≤ 5 sec
100
Steady State
130
TJ
150
Tstg
-55 to 150
V
A
Storage Temperature Range
PD
Power Dissipation
*1
Parameter
Continuous Drain Current Tj=150℃ *1
ID
Drain-Source Voltage
Gate-Source Voltage
Junction Temperature
/W
RthJA
Pulsed Drain Current
*1.Surface Mounted on FR4 Board,.t ≤ 5 sec


Numéro de pièce similaire - SI2306DS-3

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Guangdong Kexin Industr...
SI2306DS-HF KEXIN-SI2306DS-HF Datasheet
1Mb / 4P
   N-Channel MOSFET
SI2306DS-HF-3 KEXIN-SI2306DS-HF-3 Datasheet
1Mb / 4P
   N-Channel MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI2306DS-T1 VISHAY-SI2306DS-T1 Datasheet
57Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 15-Sep-03
logo
VBsemi Electronics Co.,...
SI2306DS-T1-GE3 VBSEMI-SI2306DS-T1-GE3 Datasheet
1Mb / 9P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
More results

Description similaire - SI2306DS-3

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
SI3456DV VISHAY-SI3456DV Datasheet
61Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 23-Nov-98
SUU50N03-12P VISHAY-SUU50N03-12P Datasheet
60Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 15-Sep-03
SI4894DY VISHAY-SI4894DY Datasheet
129Kb / 3P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
17-May-04
SI4406DY VISHAY-SI4406DY Datasheet
38Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 26-May-03
SI7380DP VISHAY-SI7380DP Datasheet
180Kb / 3P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
24-May-04
SI733ADP VISHAY-SI733ADP Datasheet
61Kb / 5P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 25-Oct-04
SI4892DY VISHAY-SI4892DY Datasheet
71Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. F, 01-Aug-05
logo
Vaishali Semiconductor
SI4356ADY VAISH-SI4356ADY Datasheet
143Kb / 3P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SIRA00DP VISHAY-SIRA00DP Datasheet
513Kb / 13P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 13-Feb-12
SIRA04DP VISHAY-SIRA04DP Datasheet
513Kb / 13P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 13-Feb-12
SIRA14DP VISHAY-SIRA14DP Datasheet
513Kb / 13P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 12-Mar-12
More results


Html Pages

1 2 3 4


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com