Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

MTB050P10E3-0-UB-S Fiches technique(PDF) 6 Page - Cystech Electonics Corp.

No de pièce MTB050P10E3-0-UB-S
Description  P-Channel Enhancement Mode Power MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  CYSTEKEC [Cystech Electonics Corp.]
Site Internet  http://www.cystekec.com
Logo CYSTEKEC - Cystech Electonics Corp.

MTB050P10E3-0-UB-S Fiches technique(HTML) 6 Page - Cystech Electonics Corp.

  MTB050P10E3-0-UB-S Datasheet HTML 1Page - Cystech Electonics Corp. MTB050P10E3-0-UB-S Datasheet HTML 2Page - Cystech Electonics Corp. MTB050P10E3-0-UB-S Datasheet HTML 3Page - Cystech Electonics Corp. MTB050P10E3-0-UB-S Datasheet HTML 4Page - Cystech Electonics Corp. MTB050P10E3-0-UB-S Datasheet HTML 5Page - Cystech Electonics Corp. MTB050P10E3-0-UB-S Datasheet HTML 6Page - Cystech Electonics Corp. MTB050P10E3-0-UB-S Datasheet HTML 7Page - Cystech Electonics Corp. MTB050P10E3-0-UB-S Datasheet HTML 8Page - Cystech Electonics Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
CYStech Electronics Corp.
Spec. No. : C975E3
Issued Date : 2014.07.10
Revised Date :
Page No. : 6/8
MTB050P10E3
CYStek Product Specification
Typical Characteristics(Cont.)
Typical Transfer Characteristics
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
02
46
8
10
-VGS, Gate-Source Voltage(V)
VDS=-10V
Single Pulse Maximum Power Dissipation
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
Pulse Width(s)
TJ(MAX)=175°C
TC=25°C
θJC=0.75°C/W
Transient Thermal Response Curves
0.01
0.1
1
1.E-05
1.E-04
1.E-03
1.E-02
1.E-01
1.E+00
1.E+01
t1, Square Wave Pulse Duration(s)
Single Pulse
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
D=0.5
1.RθJC(t)=r(t)*RθJC
2.Duty Factor, D=t1/t2
3.TJM-TC=PDM*RθJC(t)
4.RθJC=0.75 °C/W


Numéro de pièce similaire - MTB050P10E3-0-UB-S

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Cystech Electonics Corp...
MTB050P10F3 CYSTEKEC-MTB050P10F3 Datasheet
396Kb / 9P
   P-Channel Enhancement Mode Power MOSFET
MTB050P10F3-0-T7-S CYSTEKEC-MTB050P10F3-0-T7-S Datasheet
396Kb / 9P
   P-Channel Enhancement Mode Power MOSFET
MTB050P10FP CYSTEKEC-MTB050P10FP Datasheet
260Kb / 8P
   P-Channel Enhancement Mode Power MOSFET
MTB050P10FP-0-UB-S CYSTEKEC-MTB050P10FP-0-UB-S Datasheet
260Kb / 8P
   P-Channel Enhancement Mode Power MOSFET
MTB050P10H8 CYSTEKEC-MTB050P10H8 Datasheet
610Kb / 11P
   P-Channel Enhancement Mode Power MOSFET
More results

Description similaire - MTB050P10E3-0-UB-S

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
GTM CORPORATION
G3401 GTM-G3401 Datasheet
308Kb / 4P
   P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
GP4953 GTM-GP4953 Datasheet
301Kb / 4P
   P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
GM162 GTM-GM162 Datasheet
365Kb / 4P
   P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
G2U4407 GTM-G2U4407 Datasheet
298Kb / 4P
   P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
G3J14 GTM-G3J14 Datasheet
377Kb / 4P
   P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
G1333 GTM-G1333 Datasheet
352Kb / 4P
   P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
GJ9585 GTM-GJ9585 Datasheet
236Kb / 4P
   P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
GI20P02 GTM-GI20P02 Datasheet
245Kb / 5P
   P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
GI405 GTM-GI405 Datasheet
253Kb / 4P
   P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
GSS4913 GTM-GSS4913 Datasheet
290Kb / 4P
   P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
GSS4955 GTM-GSS4955 Datasheet
350Kb / 4P
   P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com