Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

FC4227-A Fiches technique(PDF) 4 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

No de pièce FC4227-A
Description  NPN Transistors
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  KEXIN [Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd]
Site Internet  http://www.kexin.com.cn/index.asp
Logo KEXIN - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

FC4227-A Fiches technique(HTML) 4 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

  FC4227-A Datasheet HTML 1Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd FC4227-A Datasheet HTML 2Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd FC4227-A Datasheet HTML 3Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd FC4227-A Datasheet HTML 4Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
SMD Type
www.kexin.com.cn
4
Transistors
NPN Transistors
FC4227
Typical Characterisitics
SMITH 图 (VCE=3V, IC=7mA)
S21e
-FREQUENCY
S12e -FREQUENCY
S11e -FREQUENCY
S22e -FREQUENCY


Numéro de pièce similaire - FC4227-A

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Inchange Semiconductor ...
FC4228 ISC-FC4228 Datasheet
232Kb / 2P
   isc Silicon NPN RF Power Transistor
More results

Description similaire - FC4227-A

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Guangdong Kexin Industr...
2SC3438-HF KEXIN-2SC3438-HF_15 Datasheet
1Mb / 3P
   NPN Transistors
BC817A KEXIN-BC817A_15 Datasheet
518Kb / 1P
   NPN Transistors
2SD2391 KEXIN-2SD2391_15 Datasheet
1,008Kb / 2P
   NPN Transistors
2SC4617 KEXIN-2SC4617_15 Datasheet
1Mb / 2P
   NPN Transistors
2SC945-HF KEXIN-2SC945-HF_15 Datasheet
870Kb / 2P
   NPN Transistors
2SC2295-HF KEXIN-2SC2295-HF_15 Datasheet
1Mb / 3P
   NPN Transistors
2SC2713-HF KEXIN-2SC2713-HF_15 Datasheet
1Mb / 3P
   NPN Transistors
2SC2882-HF KEXIN-2SC2882-HF_15 Datasheet
1Mb / 2P
   NPN Transistors
2SC2982-HF KEXIN-2SC2982-HF_15 Datasheet
1Mb / 2P
   NPN Transistors
2SC3134-HF KEXIN-2SC3134-HF_15 Datasheet
794Kb / 3P
   NPN Transistors
2SC3265-HF KEXIN-2SC3265-HF_15 Datasheet
1Mb / 2P
   NPN Transistors
More results


Html Pages

1 2 3 4


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com