Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
SA10ZC104JAR Fiches technique(PDF) 2 Page - AVX Corporation |
|
SA10ZC104JAR Fiches technique(HTML) 2 Page - AVX Corporation |
2 / 6 page 38 Axial Leads/SpinGuard® C0G (NP0) Dielectric Dimensions: Millimeters (Inches) = Industry preferred values For other tolerances see Part No. Codes For other voltages see Part No. Codes AVX Style *“C&D” Tolerance Only AVX Style SA05 SA10 SA11 SA20 SA30 SA40 Length 3.00 4.32 4.32 6.60 7.37 10.16 (L) (.118") (.170") (.170") (.260") (.290") (.400") Diameter 2.30 2.54 3.05 2.54 3.81 3.81 (D) (.090") (.100") (.120") (.100") (.150") (.150") Lead .445 .445 .445 .445 .445 .445 Diameter (.0175") (.0175") (.0175") (.0175") (.0175") (.0175") Lead 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 Length (1.00") (1.00") (1.00") (1.00") (1.00") (1.00") Cap. in Typical AVX WVDC WVDC WVDC WVDC WVDC WVDC pF Part Nos. 200 100 200 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 1.0* SA102A1R0DAR ++ 9.1* SA102A9R1DAR 10 SA102A100JAR 12 SA102A120JAR 15 SA102A150JAR 18 SA102A180JAR 22 SA102A220JAR 27 SA102A270JAR 33 SA102A330JAR 39 SA102A390JAR 47 SA102A470JAR 56 SA102A560JAR 68 SA102A680JAR 82 SA102A820JAR 100 SA102A101JAR 120 SA102A121JAR 150 SA101A151JAR 180 SA101A181JAR 220 SA101A221JAR 270 SA101A271JAR 330 SA101A331JAR 390 SA101A391JAR 470 SA101A471JAR 560 SA101A561JAR 680 SA101A681JAR 820 SA101A821JAR 1000 SA105A102JAR 1200 SA201A122JAR 1500 SA201A152JAR 1800 SA205A182JAR 2200 SA301A222JAR 2700 SA301A272JAR 3300 SA301A332JAR 3900 SA301A392JAR 4700 SA305A472JAR 5600 SA401A562JAR 6800 SA401A682JAR 8200 SA405A822JAR 10,000 SA405A103JAR 12,000 SA405A123JAR SIZE AND CAPACITANCE SPECIFICATIONS |
Numéro de pièce similaire - SA10ZC104JAR |
|
Description similaire - SA10ZC104JAR |