Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SI5435BDC Fiches technique(PDF) 4 Page - Vishay Siliconix

No de pièce SI5435BDC
Description  P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  VISHAY [Vishay Siliconix]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI5435BDC Fiches technique(HTML) 4 Page - Vishay Siliconix

  SI5435BDC Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI5435BDC Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI5435BDC Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI5435BDC Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI5435BDC Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SI5435BDC Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SI5435BDC Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix SI5435BDC Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix SI5435BDC Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 10 page
background image
www.vishay.com
4
Document Number: 73137
S09-0129-Rev. B, 02-Feb-09
Vishay Siliconix
Si5435BDC
TYPICAL CHARACTERISTICS 25 °C, unless otherwise noted
Threshold Voltage
- 0.3
- 0.2
- 0.1
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
- 50
- 25
0
25
50
75
100
125
150
ID = 250 µA
TJ - Temperature (°C)
Single Pulse Power
0
30
50
10
20
Time (s)
40
1
100
600
10
10-1
10-2
10-3
Safe Operating Area
100
1
0.1
1
10
100
0.01
10
TC = 25 °C
Single Pulse
0.1
ID(on)
Limited
DS(on)*
Limited by R
BVDSS Limited
DC
P(t) = 1
P(t) = 0.1
P(t) = 0.01
P(t) = 0.001
P(t) = 0.0001
P(t) = 10
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
* VGS > minimum VGS at which RDS(on) is specified
IDM Limited
Normalized Thermal Transient Impedance, Junction-to-Ambient
10-3
10-2
1
10
600
10-1
10-4
100
2
1
0.1
0.01
0.2
0.1
0.05
0.02
Single Pulse
Duty Cycle = 0.5
Square Wave Pulse Duration (s)
1. Duty Cycle, D =
2. Per Unit Base = R thJA = 80 °C/W
3. T JM - TA = PDMZthJA(t)
t1
t2
t1
t2
Notes:
4. Surface Mounted
PDM


Numéro de pièce similaire - SI5435BDC

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
SI5435BDC VISHAY-SI5435BDC Datasheet
94Kb / 6P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 18-Oct-04
SI5435BDC VISHAY-SI5435BDC Datasheet
203Kb / 4P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 12-Dec-05
SI5435BDC-T1-E3 VISHAY-SI5435BDC-T1-E3 Datasheet
94Kb / 6P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 18-Oct-04
SI5435BDC VISHAY-SI5435BDC_05 Datasheet
203Kb / 4P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 12-Dec-05
More results

Description similaire - SI5435BDC

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
SI2341DS VISHAY-SI2341DS Datasheet
43Kb / 5P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 11-Aug-03
SI4835BDY VISHAY-SI4835BDY_05 Datasheet
90Kb / 6P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. D, 25-Oct-0
logo
Anachip Corp
AF4407 ANACHIP-AF4407 Datasheet
263Kb / 5P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI7423DN VISHAY-SI7423DN Datasheet
173Kb / 3P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
24-May-04
SI2303ADS VISHAY-SI2303ADS Datasheet
39Kb / 4P
   P-Channel, 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 29-Apr-02
SI3481DV VISHAY-SI3481DV Datasheet
67Kb / 5P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 16-Feb-04
logo
DinTek Semiconductor Co...
DTM4415 DINTEK-DTM4415 Datasheet
286Kb / 9P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI4435DDY-T1-GE3 VISHAY-SI4435DDY-T1-GE3 Datasheet
279Kb / 10P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 18-May-09
SI7121DN VISHAY-SI7121DN Datasheet
552Kb / 13P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 23-Jun-08
SI4825DDY-T1 VISHAY-SI4825DDY-T1 Datasheet
242Kb / 10P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 13-Oct-08
SI7129DN VISHAY-SI7129DN Datasheet
566Kb / 13P
   P-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. B, 06-Sep-10
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com