Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

AD1986A Fiches technique(PDF) 8 Page - Analog Devices

No de pièce AD1986A
Description  AC 97 and HD Audio SoundMAX Codec
Download  56 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  AD [Analog Devices]
Site Internet  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD1986A Fiches technique(HTML) 8 Page - Analog Devices

Back Button AD1986A_15 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD1986A_15 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD1986A_15 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD1986A_15 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD1986A_15 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD1986A_15 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD1986A_15 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD1986A_15 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD1986A_15 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 56 page
background image
AD1986A
Rev. 0 | Page 8 of 56
Table 11. Power Supply (Quiescent State)
Parameter
Min
Typ
Max
Unit
Power Supply Range—Analog (AVDD) ± 10%
4.5
5.5
V
Power Supply Range—Digital (DVDD) ± 10%
2.97
3.63
V
Power Dissipation—Analog (AVDD)/Digital (DVDD)
365/171.6
mW
Analog Supply Current—Analog (AVDD)
62.0
mA
Digital Supply Current—Digital (DVDD)
53.2
mA
Power Supply Rejection (100 mV p–p Signal @ 1 kHz)
40
dB
Table 12. Power-Down States—AC ’97 (Quiescent State)
Parameter
Set Bits
AVDD Typ
DVDD Typ
Unit
ADC
PR0
53.0
45.7
mA
FRONT DAC
PR1
53.7
47.7
mA
CENTER DAC
PRI
62.0
53.2
mA
SURROUND DAC
PRJ
53.5
47.1
mA
LFE DAC
PRK
62.0
52.8
mA
ADC + ALL DACs
PR1, PR0, PRI, PRJ, PRK
27.0
14.5
mA
Mixer
PR2
36.6
53.2
mA
ADC + Mixer
PR2, PR0
27.6
45.7
mA
ALL DACs + Mixer
PR2, PR1, PRI, PRJ, PRK
12.6
33.0
mA
ADC + ALL DACs + Mixer
PR2, PR1, PR0, PRI, PRJ, PRK
2.4
14.5
mA
Standby
PR5, PR4, PR3, PR2, PR1(IJK), PR0
0.0
0.05
mA
Headphone Standby
PR6
55.0
53.2
mA
LINE_OUT HP Standby
LOHPEN = 0
62.0
53.2
mA
Table 13. Clock Specifications
Parameter
Min
Typ
Max
Unit
Input Clock Frequency (Reference Clock Mode)
14.31818
48.000
MHz
MHz
Recommended Clock Duty Cycle
40
50
60
%


Numéro de pièce similaire - AD1986A_15

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Analog Devices
AD1986ABSTZ AD-AD1986ABSTZ Datasheet
365Kb / 56P
   AC ??7 and HD Audio SoundMAX Codec
REV. 0
AD1986ABSTZ-REEL AD-AD1986ABSTZ-REEL Datasheet
365Kb / 56P
   AC ??7 and HD Audio SoundMAX Codec
REV. 0
AD1986AJCP AD-AD1986AJCP Datasheet
365Kb / 56P
   AC ??7 and HD Audio SoundMAX Codec
REV. 0
AD1986AJCP-RL AD-AD1986AJCP-RL Datasheet
365Kb / 56P
   AC ??7 and HD Audio SoundMAX Codec
REV. 0
AD1986AJCPZ AD-AD1986AJCPZ Datasheet
365Kb / 56P
   AC ??7 and HD Audio SoundMAX Codec
REV. 0
More results

Description similaire - AD1986A_15

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Analog Devices
AD1888 AD-AD1888_05 Datasheet
662Kb / 32P
   AC 97 SoundMAX Codec
REV. A
AD1885 AD-AD1885_15 Datasheet
292Kb / 27P
   AC 97 SoundMAX Codec
REV. 0
AD1887 AD-AD1887_15 Datasheet
160Kb / 16P
   AC 97 SoundMAX Codec
REV. 0
AD1981A AD-AD1981A_15 Datasheet
188Kb / 24P
   AC 97 SoundMAX Codec
REV. 0
AD1881JST AD-AD1881JST Datasheet
5Mb / 22P
   AC 97 SoundMAX Codec
REV. 0
ADSP-1981BL AD-ADSP-1981BL Datasheet
969Kb / 32P
   AC 97 SoundMAX Codec
REV. A
AD1980JST-REEL AD-AD1980JST-REEL Datasheet
524Kb / 32P
   AC 97 SoundMAX Codec
REV. 0
AD1886A AD-AD1886A_15 Datasheet
261Kb / 28P
   AC 97 SoundMAX Codec
REV. 0
ADSP-1981BL AD-ADSP-1981BL_15 Datasheet
970Kb / 32P
   AC 97 SoundMAX Codec
REV. A
AD1881A AD-AD1881A_15 Datasheet
261Kb / 26P
   AC 97 SoundMAX Codec
REV. 0
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com