Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

LFC32TTER10 Fiches technique(PDF) 2 Page - KOA Speer Electronics, Inc.

No de pièce LFC32TTER10
Description  WIRE WOUND INDUCTORS
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  KOA [KOA Speer Electronics, Inc.]
Site Internet  http://www.koaspeer.com
Logo KOA - KOA Speer Electronics, Inc.

LFC32TTER10 Fiches technique(HTML) 2 Page - KOA Speer Electronics, Inc.

  LFC32TTER10 Datasheet HTML 1Page - KOA Speer Electronics, Inc. LFC32TTER10 Datasheet HTML 2Page - KOA Speer Electronics, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
■定格 Ratings
 使用温度範囲 OperatingTemperatureRange:−40℃〜+100℃
 包装数/リール Q'ty/Reel:2,000pcs
■性能 Performance
形名中□にはインダクタンス許容差記号(J、K、M)が入ります。 The code for inductance tolerance(J, K, M)enters □.
※ LFC32とKL32の違いは『インダクタンス測定標準(前ページ)』を参照してください。
※ Refer to『Inductance Measuring Standards (on the previous page)』for the difference between LFC32 and KL32.
■使用上の注意 Precautions for Use
インダクタに強い力、過度の衝撃を加えると電気、磁気特性が変化することがありますので、搭載時及び搭載後に過度の衝撃が加わ
らないようにしてください。
Avoid strong pressure or excessive shock at mounting or after mounting because electric/magnetic characteristics may change if it is
applied to the inductors.
本カタログに掲載の仕様は予告なく変更する場合があります。ご注文およびご使用前に納入仕様書で内容をご確認ください。
Oct.2013
車載機器、医療機器、航空機器など人命に関わったり、あるいは甚大な損害を引き起こす可能性のある機器へのご使用を検討される場合には、必ず事前にご相談ください。
Specificationsgivenhereinmaybechangedatanytimewithoutpriornotice.Pleaseconfirmtechnicalspecificationsbeforeyouorderand/oruse.
Contactoursalesrepresentativesbeforeyouuseourproductsforapplicationsincludingautomotives,medicalequipmentandaerospaceequipment.
Malfunctionorfailureoftheproductsinsuchapplicationsmaycauselossofhumanlifeorseriousdamage.
www.koanet.co.jp
形  名
Type
表 示
Marking
公称インダクタンス
Nominal
Inductance
(μH)
インダクタンス許容差
Inductance
Tolerance
Q値
Quality
Factor
Min.
自己共振周波数
Self Resonant
Frequency
(MHz)Min.
直流抵抗
DC
Resistance
(Ω)Max.
許容直流電流
Allowable
DC Current
(mA)Max.
測定周波数
Measuring
Frequency
(MHz)
LFC32 Series
KL32 Series
LFC32 TTE 005M
KL32 TTE 005M
005
0.005
M:±20%
11
2700
0.12
450
100
LFC32 TTE 010□
KL32 TTE 010□
010
0.010
K:±10%
M:±20%
15
2500
0.13
LFC32 TTE 012□
KL32 TTE 012□
012
0.012
17
2300
0.14
LFC32 TTE 015□
KL32 TTE 015□
015
0.015
19
2100
0.16
LFC32 TTE 018□
KL32 TTE 018□
018
0.018
21
1900
0.18
LFC32 TTE 022□
KL32 TTE 022□
022
0.022
23
1700
0.20
LFC32 TTE 027□
KL32 TTE 027□
027
0.027
1500
0.22
LFC32 TTE 033□
KL32 TTE 033□
033
0.033
J :±5%
K:±10%
M:±20%
25
1400
0.24
LFC32 TTE 039□
KL32 TTE 039□
039
0.039
1300
0.27
LFC32 TTE 047□
KL32 TTE 047□
047
0.047
26
1200
0.30
LFC32 TTE 056□
KL32 TTE 056□
056
0.056
1100
0.33
LFC32 TTE 068□
KL32 TTE 068□
068
0.068
27
1000
0.36
LFC32 TTE 082□
KL32 TTE 082□
082
0.082
900
0.40
LFC32 TTE R10□
KL32 TTE R10□
R10
0.10
28
700
0.44
LFC32 TTE R12□
KL32 TTE R12□
R12
0.12
30
500
0.22
25.2
LFC32 TTE R15□
KL32 TTE R15□
R15
0.15
450
0.25
LFC32 TTE R18□
KL32 TTE R18□
R18
0.18
400
0.28
LFC32 TTE R22□
KL32 TTE R22□
R22
0.22
350
0.32
LFC32 TTE R27□
KL32 TTE R27□
R27
0.27
320
0.36
LFC32 TTE R33□
KL32 TTE R33□
R33
0.33
300
0.40
LFC32 TTE R39□
KL32 TTE R39□
R39
0.39
250
0.45
LFC32 TTE R47□
KL32 TTE R47□
R47
0.47
220
0.50
LFC32 TTE R56□
KL32 TTE R56□
R56
0.56
180
0.55
LFC32 TTE R68□
KL32 TTE R68□
R68
0.68
160
0.60
LFC32 TTE R82□
KL32 TTE R82□
R82
0.82
140
0.65
LFC32 TTE 1R0□
KL32 TTE 1R0□
1R0
1.0
120
0.70
400
7.96
LFC32 TTE 1R2□
KL32 TTE 1R2□
1R2
1.2
100
0.75
390
LFC32 TTE 1R5□
KL32 TTE 1R5□
1R5
1.5
85
0.85
370
LFC32 TTE 1R8□
KL32 TTE 1R8□
1R8
1.8
80
0.90
350
LFC32 TTE 2R2□
KL32 TTE 2R2□
2R2
2.2
75
1.0
320
LFC32 TTE 2R7□
KL32 TTE 2R7□
2R7
2.7
70
1.1
290
LFC32 TTE 3R3□
KL32 TTE 3R3□
3R3
3.3
60
1.2
260
LFC32 TTE 3R9□
KL32 TTE 3R9□
3R9
3.9
55
1.3
250
LFC32 TTE 4R7□
KL32 TTE 4R7□
4R7
4.7
50
1.5
220
LFC32 TTE 5R6□
KL32 TTE 5R6□
5R6
5.6
47
1.6
200
LFC32 TTE 6R8□
KL32 TTE 6R8□
6R8
6.8
43
1.8
180
LFC32 TTE 8R2□
KL32 TTE 8R2□
8R2
8.2
40
2.0
170
LFC32 TTE 100□
KL32 TTE 100□
100
10
36
2.1
150
2.52
LFC32 TTE 120□
KL32 TTE 120□
120
12
33
2.5
140
LFC32 TTE 150□
KL32 TTE 150□
150
15
30
2.8
130
LFC32 TTE 180□
KL32 TTE 180□
180
18
27
3.3
120
LFC32 TTE 220□
KL32 TTE 220□
220
22
25
3.7
110
LFC32 TTE 270□
KL32 TTE 270□
270
27
20
5.0
80
LFC32 TTE 330□
KL32 TTE 330□
330
33
17
5.6
70
LFC32 TTE 390□
KL32 TTE 390□
390
39
16
6.4
65
LFC32 TTE 470□
KL32 TTE 470□
470
47
15
7.0
60
LFC32 TTE 560□
KL32 TTE 560□
560
56
13
8.0
55
LFC32 TTE 680□
KL32 TTE 680□
680
68
12
9.0
50
LFC32 TTE 820□
KL32 TTE 820□
820
82
11
10
45
LFC32 TTE 101□
KL32 TTE 101□
101
100
20
10
40
0.796
LFC32 TTE 121□
KL32 TTE 121□
121
120
11
70
LFC32 TTE 151□
KL32 TTE 151□
151
150
8
15
65
LFC32 TTE 181□
KL32 TTE 181□
181
180
7
17
60
LFC32 TTE 221□
KL32 TTE 221□
221
220
21
50
LFC32 TTE 271□
KL32 TTE 271□
271
270
6
28
LFC32 TTE 331□
KL32 TTE 331□
331
330
5
34
試験項目
TestItems
規格値 PerformanceRequirements
MaximumΔL/L MaximumΔQ/Q
試験方法
TestMethods
保証値 Limit
代表値 Typical
はんだ耐熱性
Resistancetosolderingheat
ΔL/L:±3%
ΔL/L:±1.5%
260℃±5℃,10s±1s
熱衝撃
Heatshock
ΔL/L:±5%
ΔL/L:±1.1%
−25℃(1h)/+100℃(1h)100cycles
低温放置
Lowtemperatureoperation
ΔL/L:±5%,
ΔQ/Q:±20%
ΔL/L:±0.9%
ΔQ/Q:±5.0%
−40℃±2℃,1000h
高温放置
Hightemperatureexposure
ΔL/L:±5%
ΔQ/Q:±30%
ΔL/L:±0.8%
ΔQ/Q:±5.0%
100℃±2℃,1000h
耐湿性
Moistureendurance
ΔL/L:±5%,
ΔQ/Q:±30%
ΔL/L:±1.3%
ΔQ/Q:±5.2%
40℃±2℃,90%〜95%RH,1000h
耐溶剤性
Resistancetosolvent
表示消え等、異常がないこと。
Nodamageandmarkingshallremainlegible.
MIL-STD-202F試験法215
AccordancewithMIL-STD-202FMethod215


Numéro de pièce similaire - LFC32TTER10

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
List of Unclassifed Man...
LFC32C1 ETC2-LFC32C1 Datasheet
34Kb / 1P
   1.7mm 2 Pin Ceramic Surface Mount Crystal
logo
Caliber Electronics Inc...
LFC32C1 CALIBER-LFC32C1 Datasheet
39Kb / 1P
   1.7mm 2 Pin Ceramic Surface Mount Crystal
logo
List of Unclassifed Man...
LFC32C3 ETC2-LFC32C3 Datasheet
34Kb / 1P
   1.7mm 2 Pin Ceramic Surface Mount Crystal
logo
Caliber Electronics Inc...
LFC32C3 CALIBER-LFC32C3 Datasheet
39Kb / 1P
   1.7mm 2 Pin Ceramic Surface Mount Crystal
logo
List of Unclassifed Man...
LFC32E1 ETC2-LFC32E1 Datasheet
34Kb / 1P
   1.7mm 2 Pin Ceramic Surface Mount Crystal
More results

Description similaire - LFC32TTER10

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
List of Unclassifed Man...
WI20C182J1U ETC2-WI20C182J1U Datasheet
929Kb / 6P
   WIRE WOUND INDUCTORS
logo
Central Technologies
CTAC0805F CT-CTAC0805F Datasheet
91Kb / 1P
   Wire-wound Chip Inductors - Open Wound
logo
Sumida Corporation
5501 SUMIDA-5501 Datasheet
355Kb / 4P
   Wire Wound Chip Inductors
5506 SUMIDA-5506 Datasheet
391Kb / 3P
   Wire Wound Chip Inductors
5514 SUMIDA-5514 Datasheet
382Kb / 3P
   Wire Wound Chip Inductors
logo
Taiyo Yuden (U.S.A.), I...
LB2518T220K TAIYO-YUDEN-LB2518T220K Datasheet
137Kb / 1P
   Wire-wound Chip Inductors
LB2518T221M TAIYO-YUDEN-LB2518T221M Datasheet
143Kb / 1P
   Wire-wound Chip Inductors
LB3218T331M TAIYO-YUDEN-LB3218T331M Datasheet
143Kb / 1P
   Wire-wound Chip Inductors
LB2518T331M TAIYO-YUDEN-LB2518T331M Datasheet
143Kb / 1P
   Wire-wound Chip Inductors
logo
Central Technologies
CT0603HCF CT-CT0603HCF Datasheet
377Kb / 1P
   Wire-wound Chip Inductors
More results


Html Pages

1 2


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com