Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SM4005 Fiches technique(PDF) 2 Page - Diotec Semiconductor

No de pièce SM4005
Description  Surface Mount Silicon Rectifier Diodes
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  DIOTEC [Diotec Semiconductor]
Site Internet  http://www.diotec.com
Logo DIOTEC - Diotec Semiconductor

SM4005 Fiches technique(HTML) 2 Page - Diotec Semiconductor

  SM4005 Datasheet HTML 1Page - Diotec Semiconductor SM4005 Datasheet HTML 2Page - Diotec Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
SM4001 ... SM4007,SM513, SM516, SM518, SM2000
Characteristics
Kennwerte
Forward voltage – Durchlass-Spannung
Tj = 25°C
IF = 1 A
VF
< 1.1 V
Leakage current
Sperrstrom
Tj = 25°C
Tj = 100°C
VR = VRRM
VR = VRRM
IR
IR
< 5 µA
< 50 µA
Thermal resistance junction to ambient air
Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft
RthA
< 45 K/W 1)
Thermal resistance junction to terminal
Wärmewiderstand Sperrschicht − Anschluss
RthT
< 10 K/W
1
Mounted on P.C. board with 25 mm2 copper pads at each terminal
Montage auf Leiterplatte mit 25 mm2 Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluss
2
http://www.diotec.com/
© Diotec Semiconductor AG
120
100
80
60
40
20
0
[%]
I
FAV
Rated forward current vs. temp. of the terminals
in Abh. v. d. Temp. der Terminals
Zul. Richtstrom
[°C]
T
T
150
100
50
0
10
10
1
10
10
2
-1
-2
[A]
I
F
Forward characteristics (typical values)
Durchlasskennlinien (typische Werte)
0.4
V
F
0.8
1.0
1.2
1.4
[V] 1.8
T = 25°C
j
T = 125°C
j
40a-(1a-1.1v)
10
10
1
10
2
1
-2
10-1
[µA]
I
R
0
V
RRM
40
60
80
100 [%]
Typ. instantaneous leakage current vs. rev. voltage
Typ. Sperrstrom (Augenblickswert) ü. Sperrspannung
T = 25°C
j
T = 125°C
j
T = 100°C
j
T = 75°C
j
T = 50°C
j
15
12
9
6
3
0
[pF]
C
j
Junction capacitance versus reverse voltage
Sperrschichtkapazität in Abh. von der Sperrspg.
Typical values
Typische Werte
T = 25°C
f = 1.0 MHz
V = 50 mV
j
sig
p-p


Numéro de pièce similaire - SM4005

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Rectron Semiconductor
SM4005 RECTRON-SM4005 Datasheet
21Kb / 2P
   SURFACE MOUNT GLASS PASSIVATED SILICON RECTIFIER (VOLTAGE RANGE 50 to 1000 Volts CURRENT 1.0 Ampere)
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
SM4005 BILIN-SM4005 Datasheet
198Kb / 2P
   SURFACE MOUNT RECTIFIER
logo
Diotec Semiconductor
SM4005 DIOTEC-SM4005 Datasheet
153Kb / 2P
   Standard Recovery SMD Rectifier Diodes
logo
Bytes
SM4005 BYTES-SM4005 Datasheet
149Kb / 2P
   1.0 AMP SURFACE MOUNT SILICON RECTIFIERS
logo
UNIOHM CORPORATION
SM4005 UNIOHM-SM4005 Datasheet
63Kb / 2P
   1.0 AMP SURFACE MOUNT SILICON RECTIFIERS
More results

Description similaire - SM4005

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Diotec Semiconductor
S3A DIOTEC-S3A_13 Datasheet
106Kb / 2P
   Surface Mount Silicon Rectifier Diodes
SL1A DIOTEC-SL1A_13 Datasheet
108Kb / 2P
   Surface Mount Silicon Rectifier Diodes
logo
SUNMATE electronic Co.,...
S2AB SUNMATE-S2AB Datasheet
328Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SILICON RECTIFIER DIODES
SA2A SUNMATE-SA2A Datasheet
323Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SILICON RECTIFIER DIODES
SOD4001 SUNMATE-SOD4001 Datasheet
322Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SILICON RECTIFIER DIODES
S1A SUNMATE-S1A Datasheet
383Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SILICON RECTIFIER DIODES
M1-M7 SUNMATE-M1-M7 Datasheet
490Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SILICON RECTIFIER DIODES
S1AB SUNMATE-S1AB Datasheet
330Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SILICON RECTIFIER DIODES
logo
Diotec Semiconductor
SL1A DIOTEC-SL1A Datasheet
114Kb / 2P
   Surface Mount Silicon Rectifier Diodes
S5A DIOTEC-S5A_13 Datasheet
113Kb / 2P
   Surface Mount Silicon Rectifier Diodes
More results


Html Pages

1 2


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com