Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

NE3210S01-T1B Fiches technique(PDF) 11 Page - NEC

No de pièce NE3210S01-T1B
Description  X to Ku BAND SUPER LOW NOISE AMPLIFER N-CHANNEL HJ-FET
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  NEC [NEC]
Site Internet  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC

NE3210S01-T1B Fiches technique(HTML) 11 Page - NEC

Back Button NE3210S01-T1B Datasheet HTML 7Page - NEC NE3210S01-T1B Datasheet HTML 8Page - NEC NE3210S01-T1B Datasheet HTML 9Page - NEC NE3210S01-T1B Datasheet HTML 10Page - NEC NE3210S01-T1B Datasheet HTML 11Page - NEC NE3210S01-T1B Datasheet HTML 12Page - NEC NE3210S01-T1B Datasheet HTML 13Page - NEC NE3210S01-T1B Datasheet HTML 14Page - NEC NE3210S01-T1B Datasheet HTML 15Page - NEC Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 16 page
background image
Data Sheet P14067EJ2V0DS00
11
NE3210S01
NOISE PARAMETERS
VDS = 2 V, ID = 10 mA
Γopt
Freq. (GHz)
NFmin. (dB)
Ga (dB)
MAG.
ANG.
Rn/50
2.0
0.25
21.2
0.94
12
0.38
4.0
0.26
19.5
0.80
26
0.33
6.0
0.28
18.2
0.66
44
0.26
8.0
0.30
16.2
0.50
68
0.18
10.0
0.32
14.7
0.38
97
0.11
12.0
0.34
13.5
0.29
133
0.09
14.0
0.42
12.9
0.27
177
0.08
16.0
0.56
12.3
0.33
–129
0.11
18.0
0.72
11.9
0.39
–82
0.23


Numéro de pièce similaire - NE3210S01-T1B

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
California Eastern Labs
NE3210S01-T1B CEL-NE3210S01-T1B Datasheet
414Kb / 7P
   SUPER LOW NOISE HJ FET
logo
Renesas Technology Corp
NE3210S01-T1B RENESAS-NE3210S01-T1B Datasheet
197Kb / 18P
   HETERO JUNCTION FIELD EFFECT TRANSISTOR
1999
More results

Description similaire - NE3210S01-T1B

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
California Eastern Labs
NE3511S02 CEL-NE3511S02 Datasheet
288Kb / 10P
   X TO Ku BAND SUPER LOW NOISE AMPLIFIER N-CHANNEL HJ-FET
logo
NEC
NE4210S01 NEC-NE4210S01 Datasheet
65Kb / 16P
   X to Ku BAND SUPER LOW NOISE AMPLIFIER N-CHANNEL HJ-FET
logo
Renesas Technology Corp
NE3511S02 RENESAS-NE3511S02 Datasheet
210Kb / 11P
   X TO Ku BAND SUPER LOW NOISE AMPLIFIER N-CHANNEL HJ-FET
NE3515S02 RENESAS-NE3515S02 Datasheet
225Kb / 12P
   X to Ku-BAND SUPER LOW NOISE AMPLIFIER N-CHANNEL HJ-FET
logo
California Eastern Labs
NE3515S02-T1C-A CEL-NE3515S02-T1C-A Datasheet
415Kb / 9P
   X to Ku-BAND SUPER LOW NOISE AMPLIFIER N-CHANNEL HJ-FET
NE425S01 CEL-NE425S01 Datasheet
52Kb / 5P
   C to KU BAND SUPER LOW NOISE AMPLIFIER N-CHANNEL HJ-FET
logo
NEC
NE4210M01 NEC-NE4210M01 Datasheet
79Kb / 12P
   C to Ku BAND SUPER LOW NOISE AMPLIFIER N-CHANNEL HJ-FET
NE325S01 NEC-NE325S01_02 Datasheet
51Kb / 5P
   C to KU BAND SUPER LOW NOISE AMPLIFIER N-CHANNEL HJ-FET
logo
California Eastern Labs
NE429M01 CEL-NE429M01 Datasheet
58Kb / 6P
   C to Ku BAND SUPER LOW NOISE AMPLIFIER N-CHANNEL HJ-FET
logo
NEC
NE32484A NEC-NE32484A Datasheet
63Kb / 12P
   C to Ku BAND SUPER LOW NOISE AMPLIFIER N-CHANNEL HJ-FET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com