Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

2SK2084S Fiches technique(PDF) 7 Page - Hitachi Semiconductor

No de pièce 2SK2084S
Description  Silicon N-Channel MOS FET
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  HITACHI [Hitachi Semiconductor]
Site Internet  http://www.renesas.com/eng
Logo HITACHI - Hitachi Semiconductor

2SK2084S Fiches technique(HTML) 7 Page - Hitachi Semiconductor

Back Button 2SK2084S Datasheet HTML 2Page - Hitachi Semiconductor 2SK2084S Datasheet HTML 3Page - Hitachi Semiconductor 2SK2084S Datasheet HTML 4Page - Hitachi Semiconductor 2SK2084S Datasheet HTML 5Page - Hitachi Semiconductor 2SK2084S Datasheet HTML 6Page - Hitachi Semiconductor 2SK2084S Datasheet HTML 7Page - Hitachi Semiconductor 2SK2084S Datasheet HTML 8Page - Hitachi Semiconductor 2SK2084S Datasheet HTML 9Page - Hitachi Semiconductor 2SK2084S Datasheet HTML 10Page - Hitachi Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 10 page
background image
2SK2084(L), 2SK2084(S)
7
20
16
12
8
4
0
0.4
0.8
1.2
1.6
2.0
Source to Drain Voltage
V
(V)
SD
Pulse Test
V
= 0, –5 V
GS
10 V
5 V
Reverse Drain Current vs.
Souece to Drain Voltage
3
1
0.3
0.1
0.03
0.01
10 µ
100 µ
1 m
10 m
Pulse Width
PW (S)
100 m
1
10
DM
P
PW
T
D =
PW
T
ch – c(t) = s (t) •
ch – c
ch – c = 6.25 °C/W, Tc = 25 °C
θ
γ
θ
θ
D = 1
0.5
0.2
0.01
0.02
0.1
0.05
1 shot
Pulse
Tc = 25°C
Normalized Transient Thermal Impedance vs. Pulse Width


Numéro de pièce similaire - 2SK2084S

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Renesas Technology Corp
2SK2084S RENESAS-2SK2084S Datasheet
88Kb / 8P
   Silicon N Channel MOS FET
logo
Guangdong Kexin Industr...
2SK2084S KEXIN-2SK2084S Datasheet
44Kb / 1P
   Silicon N-Channel MOSFET
logo
VBsemi Electronics Co.,...
2SK2084S VBSEMI-2SK2084S Datasheet
1,015Kb / 8P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
2SK2084S ISC-2SK2084S Datasheet
310Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
Renesas Technology Corp
2SK2084STL-E RENESAS-2SK2084STL-E Datasheet
88Kb / 8P
   Silicon N Channel MOS FET
More results

Description similaire - 2SK2084S

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Renesas Technology Corp
HAT2088R RENESAS-HAT2088R_15 Datasheet
110Kb / 9P
   Silicon N Channel MOS FET Silicon N Channel MOS FET
H5N2802PF RENESAS-H5N2802PF_15 Datasheet
123Kb / 9P
   Silicon N Channel MOS FET Silicon N Channel MOS FET
HAT2093R RENESAS-HAT2093R_15 Datasheet
79Kb / 6P
   Silicon N Channel Power MOS FET Silicon N Channel Power MOS FET
logo
Hitachi Semiconductor
2SK1157 HITACHI-2SK1157 Datasheet
49Kb / 9P
   Silicon N-Channel MOS FET
2SK1301 HITACHI-2SK1301 Datasheet
48Kb / 9P
   Silicon N-Channel MOS FET
2SK1328 HITACHI-2SK1328 Datasheet
33Kb / 6P
   Silicon N-Channel MOS FET
2SK1526 HITACHI-2SK1526 Datasheet
50Kb / 9P
   Silicon N-Channel MOS FET
2SK619 HITACHI-2SK619 Datasheet
35Kb / 1P
   SILICON N-CHANNEL MOS FET
2SK1093 HITACHI-2SK1093 Datasheet
20Kb / 3P
   Silicon N-Channel MOS FET
logo
Panasonic Semiconductor
2SK1228 PANASONIC-2SK1228 Datasheet
35Kb / 2P
   Silicon N-Channel MOS FET
2SK615 PANASONIC-2SK615 Datasheet
35Kb / 2P
   Silicon N-Channel MOS FET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com