Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

2SJ363 Fiches technique(PDF) 3 Page - Hitachi Semiconductor

No de pièce 2SJ363
Description  Silicon P-Channel MOS FET
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  HITACHI [Hitachi Semiconductor]
Site Internet  http://www.renesas.com/eng
Logo HITACHI - Hitachi Semiconductor

2SJ363 Fiches technique(HTML) 3 Page - Hitachi Semiconductor

  2SJ363 Datasheet HTML 1Page - Hitachi Semiconductor 2SJ363 Datasheet HTML 2Page - Hitachi Semiconductor 2SJ363 Datasheet HTML 3Page - Hitachi Semiconductor 2SJ363 Datasheet HTML 4Page - Hitachi Semiconductor 2SJ363 Datasheet HTML 5Page - Hitachi Semiconductor 2SJ363 Datasheet HTML 6Page - Hitachi Semiconductor 2SJ363 Datasheet HTML 7Page - Hitachi Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
2SJ363
3
2.0
1.5
1.0
0.5
0
50
100
150
200
Ambient Temperature
Ta (
°C)
Maximum Channel Power
Dissipation Curve
Drain to Source Voltage
V
(V)
DS
Maximum Safe Operation Area
–10
–3
–1
–0.3
–0.1
–0.03
–0.01
–0.1
–0.3
–1
–3
–10
–30
–100
100 µs
DC
Operation
Ta = 25 °C
Operation in
this area is
limited by RDS(on)
–2.0
–1.6
–1.2
–0.8
–0.4
0
–2
–4
–6
–8
–10
Drain to Source Voltage
V
(V)
DS
Typical Output Characteristics
Pulse Test
V
= –1.5 V
GS
–3
V
–2.5
V
–2 V
–4.5 V–4 V
–5
–4
–3
–2
–1
0
–1–2–3
–4
–5
Gate to Source Voltage
V
(V)
GS
Typical Transfer Characteristics
75 °C
25 °C
V
= –10 V
DS
Ta = –25 °C


Numéro de pièce similaire - 2SJ363

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
VBsemi Electronics Co.,...
2SJ363 VBSEMI-2SJ363 Datasheet
985Kb / 8P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
More results

Description similaire - 2SJ363

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Hitachi Semiconductor
2SJ221 HITACHI-2SJ221 Datasheet
48Kb / 8P
   Silicon P-Channel MOS FET
2SJ386 HITACHI-2SJ386 Datasheet
38Kb / 7P
   Silicon P-Channel MOS FET
logo
Renesas Technology Corp
2SJ181(L) RENESAS-2SJ181(L)_15 Datasheet
109Kb / 7P
   Silicon P Channel MOS FET
2SJ555 RENESAS-2SJ555_15 Datasheet
109Kb / 10P
   Silicon P Channel MOS FET
2SJ518 RENESAS-2SJ518_15 Datasheet
102Kb / 9P
   Silicon P Channel MOS FET
2SJ526 RENESAS-2SJ526_15 Datasheet
110Kb / 10P
   Silicon P Channel MOS FET
2SJ542 RENESAS-2SJ542_15 Datasheet
107Kb / 10P
   Silicon P Channel MOS FET
2SJ543 RENESAS-2SJ543_15 Datasheet
107Kb / 10P
   Silicon P Channel MOS FET
2SJ550 RENESAS-2SJ550 Datasheet
95Kb / 9P
   Silicon P Channel MOS FET
2SJ551 RENESAS-2SJ551 Datasheet
95Kb / 9P
   Silicon P Channel MOS FET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com