Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

2SJ244 Fiches technique(PDF) 5 Page - Hitachi Semiconductor

No de pièce 2SJ244
Description  Silicon P-Channel MOS FET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  HITACHI [Hitachi Semiconductor]
Site Internet  http://www.renesas.com/eng
Logo HITACHI - Hitachi Semiconductor

2SJ244 Fiches technique(HTML) 5 Page - Hitachi Semiconductor

  2SJ244 Datasheet HTML 1Page - Hitachi Semiconductor 2SJ244 Datasheet HTML 2Page - Hitachi Semiconductor 2SJ244 Datasheet HTML 3Page - Hitachi Semiconductor 2SJ244 Datasheet HTML 4Page - Hitachi Semiconductor 2SJ244 Datasheet HTML 5Page - Hitachi Semiconductor 2SJ244 Datasheet HTML 6Page - Hitachi Semiconductor 2SJ244 Datasheet HTML 7Page - Hitachi Semiconductor 2SJ244 Datasheet HTML 8Page - Hitachi Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
2SJ244
5
-0.1
-0.2
-0.5
-1.0
-2
-5
-10
20
50
100
200
500
1000
2000
Reverse Drain Current
I
(A)
DR
di/dt = 10 A/µs
PW = 10 µs
Reverse Recovery Time vs.
Reverse Drain Current
-0.1
-0.2
-0.5
-1.0
-2
-5
-10
20
50
100
200
500
1000
2000
Drain Current
I
(A)
D
V
= - 4 V, V
= - 10 V
PW = 2 µs, Duty Cycle = 1 %
GS
DD
td(on)
tf
tr
td(off)
Switching Time vs. Drain Current
0
2
4
6
8
10
-25
-20
-15
-10
-5
I
= -4 A
D
0
-2
-4
-6
-8
-10
V
= -10 V
DD
-5 V
V
= -10 V
DD
-5 V
V GS
V DS
Gate Charge
Qg
( nc )
Pulse Test
Dynamic Input Characteristics
10
20
50
100
200
500
1000
Ciss
Crss
-0.1
-0.2
-0.5
-1.0
-2
-5
-10
Coss
V
= 0
GS
f = 1 MHz
Drain to Source Voltage V
(V)
DS
Typical Capacitance vs.
Drain to Source Voltage


Numéro de pièce similaire - 2SJ244

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Renesas Technology Corp
2SJ244 RENESAS-2SJ244 Datasheet
76Kb / 7P
   Silicon P Channel MOS FET
logo
Guangdong Kexin Industr...
2SJ244 KEXIN-2SJ244 Datasheet
1Mb / 4P
   P-Channel MOSFET
logo
VBsemi Electronics Co.,...
2SJ244 VBSEMI-2SJ244 Datasheet
985Kb / 8P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
Renesas Technology Corp
2SJ244JYTL-E RENESAS-2SJ244JYTL-E Datasheet
76Kb / 7P
   Silicon P Channel MOS FET
2SJ244JYTR-E RENESAS-2SJ244JYTR-E Datasheet
76Kb / 7P
   Silicon P Channel MOS FET
More results

Description similaire - 2SJ244

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Hitachi Semiconductor
2SJ221 HITACHI-2SJ221 Datasheet
48Kb / 8P
   Silicon P-Channel MOS FET
2SJ363 HITACHI-2SJ363 Datasheet
37Kb / 7P
   Silicon P-Channel MOS FET
2SJ386 HITACHI-2SJ386 Datasheet
38Kb / 7P
   Silicon P-Channel MOS FET
logo
Renesas Technology Corp
2SJ181(L) RENESAS-2SJ181(L)_15 Datasheet
109Kb / 7P
   Silicon P Channel MOS FET
2SJ555 RENESAS-2SJ555_15 Datasheet
109Kb / 10P
   Silicon P Channel MOS FET
2SJ518 RENESAS-2SJ518_15 Datasheet
102Kb / 9P
   Silicon P Channel MOS FET
2SJ526 RENESAS-2SJ526_15 Datasheet
110Kb / 10P
   Silicon P Channel MOS FET
2SJ542 RENESAS-2SJ542_15 Datasheet
107Kb / 10P
   Silicon P Channel MOS FET
2SJ543 RENESAS-2SJ543_15 Datasheet
107Kb / 10P
   Silicon P Channel MOS FET
2SJ550 RENESAS-2SJ550 Datasheet
95Kb / 9P
   Silicon P Channel MOS FET
2SJ551 RENESAS-2SJ551 Datasheet
95Kb / 9P
   Silicon P Channel MOS FET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com