Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

2SC3380 Fiches technique(PDF) 5 Page - Hitachi Semiconductor

No de pièce 2SC3380
Description  Silicon NPN Triple Diffused
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  HITACHI [Hitachi Semiconductor]
Site Internet  http://www.renesas.com/eng
Logo HITACHI - Hitachi Semiconductor

2SC3380 Fiches technique(HTML) 5 Page - Hitachi Semiconductor

  2SC3380 Datasheet HTML 1Page - Hitachi Semiconductor 2SC3380 Datasheet HTML 2Page - Hitachi Semiconductor 2SC3380 Datasheet HTML 3Page - Hitachi Semiconductor 2SC3380 Datasheet HTML 4Page - Hitachi Semiconductor 2SC3380 Datasheet HTML 5Page - Hitachi Semiconductor 2SC3380 Datasheet HTML 6Page - Hitachi Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
4.5
± 0.1
1.8 Max
1.5
± 0.1
0.44 Max
0.44 Max
0.48 Max
0.53 Max
1.5 1.5
3.0
φ 1
(1.5)
Hitachi Code
JEDEC
EIAJ
Weight (reference value)
UPAK
Conforms
0.050 g
Unit: mm


Numéro de pièce similaire - 2SC3380

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Renesas Technology Corp
2SC3380 RENESAS-2SC3380 Datasheet
62Kb / 6P
   Silicon NPN Triple Diffused
logo
Guangdong Kexin Industr...
2SC3380 KEXIN-2SC3380 Datasheet
887Kb / 3P
   NPN Transistors
logo
Renesas Technology Corp
2SC3380ASTR-E RENESAS-2SC3380ASTR-E Datasheet
62Kb / 6P
   Silicon NPN Triple Diffused
2SC3380 RENESAS-2SC3380_15 Datasheet
82Kb / 8P
   Silicon NPN Triple Diffused
More results

Description similaire - 2SC3380

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Hitachi Semiconductor
2SC4692 HITACHI-2SC4692 Datasheet
44Kb / 5P
   SILICON NPN TRIPLE DIFFUSED DIFFUSED
2SD2300 HITACHI-2SD2300 Datasheet
32Kb / 5P
   Silicon NPN Triple Diffused
2SD1606 HITACHI-2SD1606 Datasheet
35Kb / 6P
   Silicon NPN Triple Diffused
2SD2107 HITACHI-2SD2107 Datasheet
32Kb / 6P
   Silicon NPN Triple Diffused
2SC1881 HITACHI-2SC1881 Datasheet
35Kb / 6P
   Silicon NPN Triple Diffused
2SC2611 HITACHI-2SC2611 Datasheet
30Kb / 6P
   Silicon NPN Triple Diffused
2SC4499 HITACHI-2SC4499 Datasheet
39Kb / 8P
   Silicon NPN Triple Diffused
2SC4797 HITACHI-2SC4797 Datasheet
20Kb / 4P
   Silicon NPN Triple Diffused
2SC3322 HITACHI-2SC3322 Datasheet
45Kb / 7P
   Silicon NPN Triple Diffused
logo
Renesas Technology Corp
2SC1515 RENESAS-2SC1515 Datasheet
160Kb / 5P
   Silicon NPN Triple Diffused
2SD1126 RENESAS-2SD1126 Datasheet
147Kb / 7P
   Silicon NPN Triple Diffused
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com