Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
N05DB680K Fiches technique(PDF) 5 Page - Taiyo Yuden (U.S.A.), Inc |
|
N05DB680K Fiches technique(HTML) 5 Page - Taiyo Yuden (U.S.A.), Inc |
5 / 6 page 372 6.90 5.80 5.10 3.60 3.00 2.80 2.10 1.80 1.50 1.30 1.03 0.90 0.65 0.59 0.49 0.39 0.31 0.23 0.18 4.60 4.00 3.60 3.30 3.00 2.50 2.00 1.70 1.40 1.10 0.91 0.73 0.64 0.56 0.42 0.31 0.29 0.23 0.18 形 名 Ordering code 1kHz 1.0 1.5 2.2 3.3 4.7 6.8 10 15 22 33 47 68 100 150 220 330 470 680 1000 公 称 インダクタンス Inductance [AH] M 20% インダクタンス 許容差 Inductance Tolerance 90 71 53 39 36 28 20 17 14 10 9.3 8.0 6.7 5.3 4.8 3.7 3.0 2.5 2.0 自己共振 周 波 数 SelfKresonant frequency h MHzi f min.g 測 定 周波数 Measuring frequency NP06DZB シールドタイプ Shielded type 19 23 26 34 38 52 75 110 160 210 310 450 700 890 1500 2500 3000 5500 7100 直流抵抗 DC Resistance h mEi f max.g NP0 6DZB 1R0M NP0 6DZB 1R5M NP0 6DZB 2R2M NP0 6DZB 3R3M NP0 6DZB 4R7M NP0 6DZB 6R8M NP06DZB 100M NP06DZB 150M NP06DZB 220M NP06DZB 330M NP06DZB 470M NP06DZB 680M NP06DZB 101M NP06DZB 151M NP06DZB 221M NP06DZB 331M NP06DZB 471M NP06DZB 681M NP06DZB 102M 定格電流 ※) Rated current h Ai 直流重畳許容電流 Saturation current Idc1 温度上昇許容電流 Temperature rise current Idc2 EHS (Environmental Hazardous Substances) RoHS RoHS RoHS RoHS RoHS RoHS RoHS RoHS RoHS RoHS RoHS RoHS RoHS RoHS RoHS RoHS RoHS RoHS RoHS アイテム一覧 PART NUMBERS N0 6D B1R0M N0 6D B2R2M N0 6D B4R7M N 0 6D B100K N 0 6D B150K N 0 6D B220K N 0 6D B330K N 0 6D B470K N 0 6D B680K N 0 6D B101K N 0 6D B151K N 0 6D B221K N 0 6D B331K N 0 6D B471K N 0 6D B681K N 0 6D B102 J N06DB 非シールドタイプ Non-Shielded type 形 名 Ordering code 公 称 インダクタンス Inductance [AH] インダクタンス 許容差 Inductance Tolerance 自己共振 周波数 SelfKresonant frequency h MHzi f min.g 直流抵抗 DC Resistance hEi f max.g 定格電流 Rated current h Ai f max.g 測 定 周波数 Measuring frequency 1kHz ※)直流重畳許容電流(Idc1)は、直流重畳によるインダクタンス低下が30%以内となる直流電流値 (at 20℃) The saturation current value(Idc1) is the DC current value having inductance decrease down to 30%. (at 20 ℃) ※)温度上昇許容電流(Idc2)は、温度上昇が40℃となる直流電流値 (at 20℃) The temperature rise current value(Idc2) is the DC current value having temperature increase up to 40 ℃. (at 20℃) ※)定格電流値は直流重畳許容電流、または温度上昇許容電流をいずれも満足する直流電流値 The rated current is the DC current value that satisfies both of current value saturation current value and temperature rise current value. 3.9 3.2 2.5 1.7 1.3 1.1 0.95 0.80 0.70 0.60 0.48 0.40 0.32 0.25 0.21 0.16 1.0 2.2 4.7 10 15 22 33 47 68 100 150 220 330 470 680 1000 M 20% 87 53 33 22 18 13 9.8 8.8 8.1 7.9 6.0 5.2 4.4 3.4 2.6 2.1 0.021 0.029 0.046 0.079 0.12 0.17 0.25 0.32 0.45 0.68 1.0 1.4 2.3 3.6 4.6 8.2 M 10% M 5% EHS (Environmental Hazardous Substances) RoHS RoHS RoHS RoHS RoHS RoHS RoHS RoHS RoHS RoHS RoHS RoHS RoHS RoHS RoHS RoHS |
Numéro de pièce similaire - N05DB680K |
|
Description similaire - N05DB680K |
|
|
Lien URL |
Politique de confidentialité |
ALLDATASHEET.FR |
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ? [ DONATE ] |
À propos de Alldatasheet | Publicité | Contactez-nous | Politique de confidentialité | Echange de liens | Fabricants All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |