Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
BZX55C3V6 Fiches technique(PDF) 3 Page - Continental Device India Limited |
|
BZX55C3V6 Fiches technique(HTML) 3 Page - Continental Device India Limited |
3 / 4 page DO-35, 52mm Taping Specification DO-35 Glass Axial Package 52mm Taping Specification PACKAGE STANDARD PACK INNER CARTON BOX OUTER CARTON BOX DO-35 T&A Details Net Weight/Qty 5K/ammo box 0.88kg/5K pcs Size Qty 10"X3.5"X3.5" 5.0K Size Qty Qty 12.7"X12.7"X20" 125.0K 25Kgs on request also available in 26 mm Tape and Ammo Pack Packing Detail BZX55C 2.4V to 120V 500mW DO- 35 Glass Axial Package Continental Device India Limited Data Sheet Page 3 of 4 |
Numéro de pièce similaire - BZX55C3V6 |
|
Description similaire - BZX55C3V6 |