Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

ST80-14MF Fiches technique(PDF) 1 Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd

No de pièce ST80-14MF
Description  Power Surface Mount Decive Single Zener Diode
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  SHINDENGEN [Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd]
Site Internet  http://www.shindengen.co.jp/
Logo SHINDENGEN - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd

ST80-14MF Fiches technique(HTML) 1 Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd

  ST80-14MF Datasheet HTML 1Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd ST80-14MF Datasheet HTML 2Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image


Numéro de pièce similaire - ST80-14MF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Shindengen Electric Mfg...
ST80-14MF SHINDENGEN-ST80-14MF_10 Datasheet
737Kb / 1P
   Power zener Diode
ST80-14MF SHINDENGEN-ST80-14MF_17 Datasheet
217Kb / 4P
   Power Zener Diode
More results

Description similaire - ST80-14MF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Shindengen Electric Mfg...
ST60-48MF SHINDENGEN-ST60-48MF Datasheet
682Kb / 2P
   Power Surface Mount Device Single Zener Diode
logo
Diodes Incorporated
DFLZXXQ DIODES-DFLZXXQ_15 Datasheet
207Kb / 4P
   1.0W SURFACE MOUNT POWER ZENER DIODE
1SMB5936B-13 DIODES-1SMB5936B-13 Datasheet
108Kb / 5P
   3.0W SURFACE MOUNT POWER ZENER DIODE
DFLZ5V1 DIODES-DFLZ5V1 Datasheet
188Kb / 3P
   1.0W SURFACE MOUNT POWER ZENER DIODE
DS30464 Rev. 4 - 2
1SMB5913B DIODES-1SMB5913B_15 Datasheet
490Kb / 6P
   3.0W SURFACE MOUNT POWER ZENER DIODE
1SMB5931B-13 DIODES-1SMB5931B-13 Datasheet
113Kb / 6P
   3.0W SURFACE MOUNT POWER ZENER DIODE
DFLZ5V1 DIODES-DFLZ5V1_09 Datasheet
75Kb / 4P
   1.0W SURFACE MOUNT POWER ZENER DIODE
DS30464 Rev. 8 - 2
DFLZ5V1Q DIODES-DFLZ5V1Q_1 Datasheet
375Kb / 4P
   1.0W SURFACE MOUNT POWER ZENER DIODE
logo
Rectron Semiconductor
BZX84C3V3 RECTRON-BZX84C3V3 Datasheet
20Kb / 2P
   SURFACE MOUNT ZENER DIODE
logo
Comchip Technology
CZRM27C3V6P COMCHIP-CZRM27C3V6P Datasheet
88Kb / 3P
   Surface Mount Zener Diode
More results


Html Pages

1 2


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com