Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

BD2425N50200AHF Fiches technique(PDF) 3 Page - Anaren Microwave

No de pièce BD2425N50200AHF
Description  Ultra Low Profile 0404 Balun 50 to 200 Balanced
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  ANAREN [Anaren Microwave]
Site Internet  http://www.anaren.com
Logo ANAREN - Anaren Microwave

BD2425N50200AHF Fiches technique(HTML) 3 Page - Anaren Microwave

  BD2425N50200AHF_14 Datasheet HTML 1Page - Anaren Microwave BD2425N50200AHF_14 Datasheet HTML 2Page - Anaren Microwave BD2425N50200AHF_14 Datasheet HTML 3Page - Anaren Microwave BD2425N50200AHF_14 Datasheet HTML 4Page - Anaren Microwave BD2425N50200AHF_14 Datasheet HTML 5Page - Anaren Microwave BD2425N50200AHF_14 Datasheet HTML 6Page - Anaren Microwave  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
Available on Tape
and Reel for Pick and
Place Manufacturing.
USA/Canada:
Toll Free:
Europe
:
(315) 432-8909
(800) 411-6596
+44 2392-232392
Model BD2425N50200AHF
Rev A
Wide Band Performance: 500 MHz. to 8500 MHz.
Insertion Loss
-3.6
-3.3
-3
-2.7
-2.4
-2.1
-1.8
-1.5
-1.2
-0.9
-0.6
-0.3
0
Frequency [MHz]
``
Return Loss - Input
-36
-33
-30
-27
-24
-21
-18
-15
-12
-9
-6
-3
0
Frequency [MHz]
Amplitude Balance
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
Frequency [MHz]
Phase Balance
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
Frequency [MHz]
CM RR
-36
-33
-30
-27
-24
-21
-18
-15
-12
-9
-6
-3
0
Frequency [MHz]


Numéro de pièce similaire - BD2425N50200AHF_14

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Anaren Microwave
BD2425N50200AHF ANAREN-BD2425N50200AHF Datasheet
295Kb / 5P
   Ultra Low Profile 0404 Balun 50 to 200 Balanced
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com