Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SB220 Fiches technique(PDF) 3 Page - Vishay Siliconix

No de pièce SB220
Description  Schottky Barrier Rectifier
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  VISHAY [Vishay Siliconix]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SB220 Fiches technique(HTML) 3 Page - Vishay Siliconix

  SB220 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SB220 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SB220 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SB220 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
Document Number: 88717
For technical questions within your region, please contact one of the following:
www.vishay.com
Revision: 16-Oct-09
DiodesAmericas@vishay.com, DiodesAsia@vishay.com, DiodesEurope@vishay.com
3
SB220 thru SB260
Vishay General Semiconductor
New Product
Fig. 3 - Typical Instantaneous Forward Characteristics
Fig. 4 - Typical Reverse Characteristics
Fig. 5 - Typical Junction Capacitance
Fig. 6 - Typical Transient Thermal Impedance
PACKAGE OUTLINE DIMENSIONS in inches (millimeters)
100
10
1
0.1
0.01
0
0.4
0.2
1.2
0.8
0.6
1.4
1.6
1.0
Instantaneous Forward Voltage (V)
SB220 thru SB240
SB250 and SB260
T
J = 125 °C
T
J = 25 °C
T
J = 150 °C
1
10
100
1000
10 000
20
0
100
40
60
80
Percent of Rated Peak Reverse Voltage (%)
SB220 thru SB240
SB250 and SB260
T
J = 125 °C
T
J = 25 °C
T
J = 75 °C
10
1
100
100
1000
10
0.1
Reverse Voltage (V)
SB220 thru SB240
SB250 and SB260
0.01
10
1
100
10
100
0.1
1
t - Pulse Duration (s)
DO-204AC (DO-15)
0.034 (0.86)
0.028 (0.71)
DIA.
0.140 (3.6)
0.104 (2.6)
DIA.
1.0 (25.4)
MIN.
0.300 (7.6)
0.230 (5.8)
1.0 (25.4)
MIN.


Numéro de pièce similaire - SB220

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Pan Jit International I...
SB220 PANJIT-SB220 Datasheet
41Kb / 2P
   2 AMPERE SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS(VOLTAGE - 20 to 100 Volts CURRENT - 2.0 Amperes)
logo
SAMYANG ELECTRONICS CO....
SB220 SAMYANG-SB220 Datasheet
474Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Leshan Radio Company
SB220 LRC-SB220 Datasheet
262Kb / 7P
   Schottky Barrier Rectifiers Schottky Barrier Rectifiers
logo
Semikron International
SB220 SEMIKRON-SB220 Datasheet
133Kb / 2P
   Schottky barrier rectifiers diodes
logo
Nanjing International G...
SB220 DGNJDZ-SB220 Datasheet
68Kb / 2P
   2.0Amp Schottky Barrier Rectifiers
More results

Description similaire - SB220

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Toshiba Semiconductor
CRS14 TOSHIBA-CRS14 Datasheet
191Kb / 6P
   Schottky Barrier Rectifier Schottky Barrier Type
logo
Shenzhen Ping Sheng Ele...
SS12 PFS-SS12 Datasheet
559Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Sanken electric
FMW-2156 SANKEN-FMW-2156 Datasheet
209Kb / 4P
   Schottky Barrier Rectifier
logo
Micro Commercial Compon...
1N60 MCC-1N60 Datasheet
419Kb / 3P
   Schottky Barrier Rectifier
LL60 MCC-LL60 Datasheet
400Kb / 3P
   Schottky Barrier Rectifier
logo
Vishay Siliconix
1N5820 VISHAY-1N5820_09 Datasheet
68Kb / 4P
   Schottky Barrier Rectifier
Revision: 20-Oct-09
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
S5817 BILIN-S5817 Datasheet
57Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Vishay Siliconix
SBL1030 VISHAY-SBL1030 Datasheet
142Kb / 5P
   Schottky Barrier Rectifier
Revision: 25-Apr-08
logo
Chenmko Enterprise Co. ...
MPL1035PT CHENMKO-MPL1035PT Datasheet
260Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SPL270CTPT CHENMKO-SPL270CTPT Datasheet
161Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SPL320LLPT CHENMKO-SPL320LLPT Datasheet
153Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
More results


Html Pages

1 2 3 4


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com