Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
STU6530 Fiches technique(PDF) 2 Page - EIC discrete Semiconductors |
|
STU6530 Fiches technique(HTML) 2 Page - EIC discrete Semiconductors |
2 / 4 page ELECTRICAL CHARACTERISTICS Rating at = 25 °C ambient temperature unless otherwise specified Breakdown Voltage @ It Working Peak Maximum Maximum Maximum Maximum ( Note 1 ) Reverse Reverse Leakage Reverse Clamping Temperature TYPE Voltage @ VRWM Current Voltage @ IRSM Co-efficient VBR (V) It VRWM IR IRSM VRSM of V BR Min. Max. (mA) (V) ( µA) (A) (V) (% / °C) STU606I 6.12 7.48 10 5.50 1000 55.5 10.8 0.057 STU656I 6.45 7.14 10 5.80 1000 57.0 10.5 0.057 STU607F 6.75 8.25 10 6.05 500 51.0 11.7 0.061 STU657F 7.13 7.88 10 6.40 500 53.0 11.3 0.061 STU608C 7.38 9.02 10 6.63 200 48.0 12.5 0.065 STU658C 7.79 8.61 10 7.02 200 50.0 12.1 0.065 STU609B 8.19 10.0 1.0 7.37 50 44.0 13.8 0.068 STU659B 8.65 9.55 1.0 7.78 50 45.0 13.4 0.068 STU6010 9.00 11.0 1.0 8.10 10 40.0 15.0 0.073 STU6510 9.50 10.5 1.0 8.55 10 41.0 14.5 0.073 STU6011 9.90 12.1 1.0 8.92 5.0 37.0 16.2 0.075 STU6511 10.5 11.6 1.0 9.40 5.0 38.0 15.6 0.075 STU6012 10.8 13.2 1.0 9.72 5.0 35.0 17.3 0.078 STU6512 11.4 12.6 1.0 10.2 5.0 36.0 16.7 0.078 STU6013 11.7 14.3 1.0 10.5 5.0 32.0 19.0 0.081 STU6513 12.4 13.7 1.0 11.1 5.0 33.0 18.2 0.081 STU6015 13.5 16.5 1.0 12.1 5.0 27.0 22.0 0.084 STU6515 14.3 15.8 1.0 12.8 5.0 28.0 21.2 0.084 STU6016 14.4 17.6 1.0 12.9 5.0 26.0 23.5 0.086 STU6516 15.2 16.8 1.0 13.6 5.0 27.0 22.5 0.086 STU6018 16.2 19.8 1.0 14.5 5.0 23.0 26.5 0.088 STU6518 17.1 18.9 1.0 15.3 5.0 24.0 25.2 0.088 STU6020 18.0 22.0 1.0 16.2 5.0 21.0 29.1 0.090 STU6520 19.0 21.0 1.0 17.1 5.0 22.0 27.7 0.090 STU6022 19.8 24.2 1.0 17.8 5.0 19.0 31.9 0.092 STU6522 20.9 23.1 1.0 18.8 5.0 20.0 30.6 0.092 STU6024 21.6 26.4 1.0 19.4 5.0 17.0 34.7 0.094 STU6524 22.8 25.2 1.0 20.5 5.0 18.0 33.2 0.094 STU6027 24.3 29.7 1.0 21.8 5.0 15.0 39.1 0.096 STU6527 25.7 28.4 1.0 23.1 5.0 16.0 37.5 0.096 STU6030 27.0 33.0 1.0 24.3 5.0 14.0 43.5 0.097 STU6530 28.5 31.5 1.0 25.6 5.0 14.4 41.4 0.097 STU6033 29.7 36.3 1.0 26.8 5.0 12.6 47.7 0.098 STU6533 31.4 34.7 1.0 28.2 5.0 13.2 45.7 0.098 STU6036 32.4 39.6 1.0 29.1 5.0 11.6 52.0 0.099 STU6536 34.2 37.8 1.0 30.8 5.0 12.0 49.9 0.099 STU6039 35.1 42.9 1.0 31.6 5.0 10.6 56.4 0.100 STU6539 37.1 41.0 1.0 33.3 5.0 11.2 53.9 0.100 STU6043 38.7 47.3 1.0 34.8 5.0 9.6 61.9 0.101 STU6543 40.9 45.2 1.0 36.8 5.0 10.1 59.3 0.101 STU6047 42.3 51.7 1.0 38.1 5.0 8.9 67.8 0.101 STU6547 44.7 49.4 1.0 40.2 5.0 9.3 64.8 0.101 STU6051 45.9 56.1 1.0 41.3 5.0 8.2 73.5 0.102 STU6551 48.5 53.6 1.0 43.6 5.0 8.6 70.1 0.102 STU6056 50.4 61.6 1.0 45.4 5.0 7.4 80.5 0.103 STU6556 53.2 58.8 1.0 47.8 5.0 7.8 77.0 0.103 STU6062 55.8 68.2 1.0 50.2 5.0 6.8 89.0 0.104 |
Numéro de pièce similaire - STU6530 |
|
Description similaire - STU6530 |