Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
SMAJ28A Fiches technique(PDF) 2 Page - EIC discrete Semiconductors |
|
SMAJ28A Fiches technique(HTML) 2 Page - EIC discrete Semiconductors |
2 / 4 page ELECTRICAL CHARACTERISTICS Rating at Ta = 25 °C ambient temperature unless otherwise specified Working Peak Maximum Maximum Maximum Breakdown Voltage @ IT Reverse Reverse Peak Impulse Clamping ( Note 1 ) Voltage Leakage Surge Current Voltage @ IPPM @ VWM (Note 1) (Note 1) VBR (V) IT VWM ID IPPM VC Min. Max. (mA) (V) (µA) (A) (V) SMAJ5.0 S06H 6.40 7.3 10 5.0 800 41.6 9.6 SMAJ5.0A S56H 6.40 7.0 10 5.0 800 43.5 9.2 SMAJ6.0 S07A 6.67 8.15 10 6.0 800 35.1 11.4 SMAJ6.0A S57A 6.67 7.37 10 6.0 800 38.8 10.3 SMAJ6.5 S07G 7.22 8.82 10 6.5 500 32.5 12.3 SMAJ6.5A S57G 7.22 7.98 10 6.5 500 35.7 11.2 SMAJ7.0 S08C 7.78 9.51 10 7.0 200 30.1 13.3 SMAJ7.0A S58C 7.78 8.6 10 7.0 200 33.3 12.0 SMAJ7.5 S08I 8.33 10.3 1.0 7.5 100 28.0 14.3 SMAJ7.5A S58I 8.33 9.21 1.0 7.5 100 31.0 12.9 SMAJ8.0 S09B 8.89 10.9 1.0 8.0 50 26.5 15.0 SMAJ8.0A S59B 8.89 9.83 1.0 8.0 50 29.4 13.6 SMAJ8.5 S010 9.44 11.5 1.0 8.5 10 25.1 15.9 SMAJ8.5A S510 9.44 10.4 1.0 8.5 10 27.7 14.4 SMAJ9.0 S011 10.0 12.2 1.0 9.0 5.0 23.6 16.9 SMAJ9.0A S511 10.0 11.1 1.0 9.0 5.0 26.0 15.4 SMAJ10 S012 11.1 13.6 1.0 10 5.0 21.2 18.8 SMAJ10A S512 11.1 12.3 1.0 10 5.0 23.5 17.0 SMAJ11 S013 12.2 14.9 1.0 11 5.0 20.0 20.1 SMAJ11A S513 12.2 13.5 1.0 11 5.0 22.0 18.2 SMAJ12 S014 13.3 16.3 1.0 12 5.0 18.1 22.0 SMAJ12A S514 13.3 14.7 1.0 12 5.0 20.1 19.9 SMAJ13 S015 14.4 17.6 1.0 13 5.0 16.8 23.8 SMAJ13A S515 14.4 15.9 1.0 13 5.0 18.6 21.5 SMAJ14 S016 15.6 19.1 1.0 14 5.0 15.5 25.8 SMAJ14A S516 15.6 17.2 1.0 14 5.0 17.2 23.2 SMAJ15 S018 16.7 20.4 1.0 15 5.0 14.8 26.9 SMAJ15A S518 16.7 18.5 1.0 15 5.0 16.4 24.4 SMAJ16 S019 17.8 21.8 1.0 16 5.0 13.8 28.8 SMAJ16A S519 17.8 19.7 1.0 16 5.0 15.3 26.0 SMAJ17 S020 18.9 23.1 1.0 17 5.0 13.1 30.5 SMAJ17A S520 18.9 20.9 1.0 17 5.0 14.5 27.6 SMAJ18 S021 20.0 24.4 1.0 18 5.0 12.4 32.2 SMAJ18A S521 20.0 22.1 1.0 18 5.0 13.7 29.2 SMAJ20 S023 22.2 27.1 1.0 20 5.0 11.1 35.8 SMAJ20A S523 22.2 24.5 1.0 20 5.0 12.3 32.4 SMAJ22 S026 24.4 29.8 1.0 22 5.0 10.1 39.4 SMAJ22A S526 24.4 26.9 1.0 22 5.0 11.2 35.5 SMAJ24 S028 26.7 32.6 1.0 24 5.0 9.3 43.0 SMAJ24A S528 26.7 29.5 1.0 24 5.0 10.3 38.9 SMAJ26 S030 28.9 35.3 1.0 26 5.0 8.6 46.6 SMAJ26A S530 28.9 31.9 1.0 26 5.0 9.5 42.1 SMAJ28 S033 31.1 38.0 1.0 28 5.0 8.0 60.0 SMAJ28A S533 31.1 34.4 1.0 28 5.0 8.8 45.4 SMAJ30 S035 33.3 40.7 1.0 30 5.0 7.5 53.5 SMAJ30A S535 33.3 36.8 1.0 30 5.0 8.3 48.4 TYPE Marking Code |
Numéro de pièce similaire - SMAJ28A |
|
Description similaire - SMAJ28A |