Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
IRF7410GTRPBF Fiches technique(PDF) 5 Page - International Rectifier |
|
IRF7410GTRPBF Fiches technique(HTML) 5 Page - International Rectifier |
5 / 9 page IRF7410GPbF www.irf.com 5 Fig 11. Maximum Effective Transient Thermal Impedance, Junction-to-Ambient Fig 9. Maximum Drain Current Vs. Case Temperature 0.01 0.1 1 10 100 0.00001 0.0001 0.001 0.01 0.1 1 10 100 Notes: 1. Duty factor D = t / t 2. Peak T =P x Z + T 1 2 J DM thJA A P t t DM 1 2 t , Rectangular Pulse Duration (sec) 1 0.01 0.02 0.05 0.10 0.20 D = 0.50 SINGLE PULSE (THERMAL RESPONSE) 25 50 75 100 125 150 0 4 8 12 16 T , Case Temperature ( C) ° C VDS VGS Pulse Width ≤ 1 µs Duty Factor ≤ 0.1 % RD VGS VDD RG D.U.T. VDS 90% 10% VGS td(on) tr td(off) tf Fig 10a. Switching Time Test Circuit Fig 10b. Switching Time Waveforms |
Numéro de pièce similaire - IRF7410GTRPBF |
|
Description similaire - IRF7410GTRPBF |