Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SB530 Fiches technique(PDF) 3 Page - Diodes Incorporated

No de pièce SB530
Description  5.0A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  DIODES [Diodes Incorporated]
Site Internet  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated

SB530 Fiches technique(HTML) 3 Page - Diodes Incorporated

  SB530 Datasheet HTML 1Page - Diodes Incorporated SB530 Datasheet HTML 2Page - Diodes Incorporated SB530 Datasheet HTML 3Page - Diodes Incorporated  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
DS23024 Rev. 6 - 2
3 of 3
SB520 - SB560
www.diodes.com
0
10
20
30
40
60
50
V , INSTANTANEOUS REVERSE VOLTAGE (V)
R
Fig. 7 Typical Reverse Characteristics, SB550 & SB560
1000
100
10
1.0
0.1
10,000
T = 125°C
j
T = 100°C
j
T = 75°C
j
T = 25°C
j


Numéro de pièce similaire - SB530

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Pan Jit International I...
SB530 PANJIT-SB530 Datasheet
57Kb / 2P
   HIGH CURRENT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS(VOLTAGE - 20 to 100 Volts CURRENT - 5.0 Amperes)
logo
Shanghai Shunye Electro...
SB530 SHUNYE-SB530 Datasheet
233Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Pan Jit International I...
SB530 PANJIT-SB530 Datasheet
46Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Nanjing International G...
SB530 DGNJDZ-SB530 Datasheet
449Kb / 2P
   5.0 AMP SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
SAMYANG ELECTRONICS CO....
SB530 SAMYANG-SB530 Datasheet
1Mb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
More results

Description similaire - SB530

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Diodes Incorporated
SB570 DIODES-SB570_1 Datasheet
55Kb / 3P
   5.0A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
DS30135 Rev. 5 - 2
logo
New Jersey Semi-Conduct...
SB520 NJSEMI-SB520 Datasheet
95Kb / 1P
   5.0A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Diodes Incorporated
SBL530 DIODES-SBL530 Datasheet
90Kb / 2P
   5.0A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
DS23043 Rev. D-2
logo
Unisonic Technologies
SB540 UTC-SB540 Datasheet
150Kb / 3P
   5.0A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
New Jersey Semi-Conduct...
SB570 NJSEMI-SB570 Datasheet
92Kb / 1P
   5.0A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Diodes Incorporated
SB570 DIODES-SB570 Datasheet
56Kb / 2P
   5.0A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
DS30135 Rev. 4 -2
SB520 DIODES-SB520_15 Datasheet
75Kb / 3P
   5.0A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SB520 DIODES-SB520_1 Datasheet
69Kb / 3P
   5.0A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
DS23024 Rev. 8 - 2
SBL530 DIODES-SBL530_1 Datasheet
75Kb / 3P
   5.0A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
DS23043 Rev. 5 - 2
logo
Won-Top Electronics
SB520 WTE-SB520 Datasheet
50Kb / 3P
   5.0A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
More results


Html Pages

1 2 3


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com