Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

IXYH40N120C3 Fiches technique(PDF) 3 Page - IXYS Corporation

No de pièce IXYH40N120C3
Description  1200V XPT IGBT GenX3
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  IXYS [IXYS Corporation]
Site Internet  http://www.ixys.com
Logo IXYS - IXYS Corporation

IXYH40N120C3 Fiches technique(HTML) 3 Page - IXYS Corporation

  IXYH40N120C3 Datasheet HTML 1Page - IXYS Corporation IXYH40N120C3 Datasheet HTML 2Page - IXYS Corporation IXYH40N120C3 Datasheet HTML 3Page - IXYS Corporation IXYH40N120C3 Datasheet HTML 4Page - IXYS Corporation IXYH40N120C3 Datasheet HTML 5Page - IXYS Corporation IXYH40N120C3 Datasheet HTML 6Page - IXYS Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
© 2013 IXYS CORPORATION, All Rights Reserved
IXYH40N120C3
Fig. 1. Output Characteristics @ TJ = 25ºC
0
10
20
30
40
50
60
70
80
0
1
234
56
VCE - Volts
VGE = 15V
13V
12V
11V
10V
7V
9V
6V
8V
Fig. 2. Extended Output Characteristics @ TJ = 25ºC
0
20
40
60
80
100
120
140
0
5
10
15
20
25
30
VCE - Volts
VGE = 15V
12V
9V
13V
10V
7V
11V
6V
8V
Fig. 3. Output Characteristics @ TJ = 150ºC
0
10
20
30
40
50
60
70
80
0
1
2
3
456
789
VCE - Volts
7V
6V
5V
8V
VGE = 15V
13V
11V
10V
9V
Fig. 4. Dependence of VCE(sat) on
Junction Temperature
0.4
0.8
1.2
1.6
2.0
2.4
2.8
-50
-25
0
25
50
75
100
125
150
175
TJ - Degrees Centigrade
VGE = 15V
I C = 40A
I C = 20A
I C = 80A
Fig. 5. Collector-to-Emitter Voltage vs.
Gate-to-Emitter Voltage
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
VGE - Volts
I C = 80A
TJ = 25ºC
40A
20A
Fig. 6. Input Admittance
0
10
20
30
40
50
60
70
80
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
9.5
10.0 10.5
VGE - Volts
TJ = - 40ºC
25ºC
150ºC


Numéro de pièce similaire - IXYH40N120C3

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
IXYS Corporation
IXYH40N120C3D1 IXYS-IXYH40N120C3D1 Datasheet
222Kb / 7P
   1200V XPTTM IGBT
More results

Description similaire - IXYH40N120C3

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
IXYS Corporation
IXYH82N120C3 IXYS-IXYH82N120C3 Datasheet
173Kb / 6P
   1200V XPT IGBT GenX3
IXYH50N120C3 IXYS-IXYH50N120C3 Datasheet
176Kb / 6P
   1200V XPT IGBT GenX3
IXGA20N120B3 IXYS-IXGA20N120B3 Datasheet
218Kb / 6P
   GenX3 1200V IGBT
IXGH50N120C3 IXYS-IXGH50N120C3 Datasheet
176Kb / 6P
   GenX3 1200V IGBT
IXGH24N120C3H1 IXYS-IXGH24N120C3H1 Datasheet
146Kb / 6P
   GenX3 1200V IGBT
IXGH30N120B3D1 IXYS-IXGH30N120B3D1 Datasheet
221Kb / 7P
   GenX3 1200V IGBT
IXGA24N120C3 IXYS-IXGA24N120C3 Datasheet
196Kb / 6P
   GenX3 1200V IGBT
IXGH30N120C3H1 IXYS-IXGH30N120C3H1 Datasheet
188Kb / 6P
   GenX3 1200V IGBT
IXGH40N120C3 IXYS-IXGH40N120C3 Datasheet
177Kb / 6P
   GenX3 1200V IGBT
IXGH32N120A3 IXYS-IXGH32N120A3 Datasheet
202Kb / 6P
   GenX3 1200V
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com