Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
ES0504 Fiches technique(PDF) 2 Page - Bruckewell Technology LTD |
|
ES0504 Fiches technique(HTML) 2 Page - Bruckewell Technology LTD |
2 / 4 page Bruckewell Technology Corp., Ltd. Absolute ratings (limiting value) Parameter Symbol Value Unit Peak Pulse Power (tp = 8/20µs) PPK 120 W Peak Pulse Current (tp = 8/20µs) IPP 6 A Operating Temperature TJ -55 to +125 ℃ Storage Temperature Range Tstg -55 to +150 ℃ Electrical Characteristics VBR CJ Min. Typ. Max. IT VRWM IR TYP Part Numbers V V V mA V uA PF ES0504 6 6.6 7.2 1 5 3 0.6 ES0503 3.9 4.8 5.6 1 3.3 5 0.6 Note 1: I/O pins are pin 1, 3, 4, and 6 |
Numéro de pièce similaire - ES0504 |
|
Description similaire - ES0504 |