Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

IRF2805SPBF Fiches technique(PDF) 4 Page - International Rectifier

No de pièce IRF2805SPBF
Description  Industrial Motor Drive
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  IRF [International Rectifier]
Site Internet  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF2805SPBF Fiches technique(HTML) 4 Page - International Rectifier

  IRF2805SPBF Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF2805SPBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF2805SPBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF2805SPBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF2805SPBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF2805SPBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF2805SPBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF2805SPBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRF2805SPBF Datasheet HTML 9Page - International Rectifier Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 11 page
background image
IRF2805S/LPbF
4
www.irf.com
Fig 8. Maximum Safe Operating Area
Fig 6. Typical Gate Charge Vs.
Gate-to-Source Voltage
Fig 5. Typical Capacitance Vs.
Drain-to-Source Voltage
Fig 7. Typical Source-Drain Diode
Forward Voltage
0.2
0.4
0.6
0.8 1.0 1.2
1.4
1.6 1.8
VSD, Source-toDrain Voltage (V)
0.1
1.0
10.0
100.0
1000.0
TJ = 25°C
TJ = 175°C
VGS = 0V
1
10
100
1000
VDS , Drain-toSource Voltage (V)
1
10
100
1000
10000
Tc = 25°C
Tj = 175°C
Single Pulse
1msec
10msec
OPERATION IN THIS AREA
LIMITED BY RDS(on)
100µsec
1
10
100
VDS, Drain-to-Source Voltage (V)
0
2000
4000
6000
8000
10000
Coss
Crss
Ciss
VGS = 0V,
f = 1 MHZ
C iss
= C gs + C gd , C ds
SHORTED
Crss = Cgd
Coss = Cds + Cgd
0
40
80
120
160
200
240
QG Total Gate Charge (nC)
0
4
8
12
16
20
VDS= 44V
VDS= 28V
ID= 104A


Numéro de pièce similaire - IRF2805SPBF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRF2805SPBF IRF-IRF2805SPBF Datasheet
306Kb / 11P
   HEXFET Power MOSFET
IRF2805SPBF IRF-IRF2805SPBF Datasheet
337Kb / 11P
   Advanced Process Technology
IRF2805SPBF IRF-IRF2805SPBF_15 Datasheet
337Kb / 11P
   Advanced Process Technology
More results

Description similaire - IRF2805SPBF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRD3CH9DB6 IRF-IRD3CH9DB6 Datasheet
218Kb / 6P
   Industrial Motor Drive
IRGB4715DPBF IRF-IRGB4715DPBF Datasheet
657Kb / 12P
   Industrial Motor Drive
IRD3CH16DB6 IRF-IRD3CH16DB6 Datasheet
235Kb / 6P
   Industrial Motor Drive
IRD3CH42DB6 IRF-IRD3CH42DB6 Datasheet
187Kb / 6P
   Industrial Motor Drive
IRD3CH5DB6 IRF-IRD3CH5DB6 Datasheet
220Kb / 6P
   Industrial Motor Drive
IRGR4607DPBF IRF-IRGR4607DPBF Datasheet
838Kb / 16P
   Industrial Motor Drive
IRD3CH24DB6 IRF-IRD3CH24DB6 Datasheet
186Kb / 6P
   Industrial Motor Drive
IRD3CH31DB6 IRF-IRD3CH31DB6 Datasheet
217Kb / 6P
   Industrial Motor Drive
IRD3CH53DB6 IRF-IRD3CH53DB6 Datasheet
220Kb / 6P
   Industrial Motor Drive
IRGP4660DPBF IRF-IRGP4660DPBF Datasheet
348Kb / 12P
   INDUSTRIAL MOTOR DRIVE, INVERTERS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com