Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
BZX55C62 Fiches technique(PDF) 3 Page - Diodes Incorporated |
|
BZX55C62 Fiches technique(HTML) 3 Page - Diodes Incorporated |
3 / 3 page DS18013 Rev. 3 - 3 3 of 3 BZX55C2V4-BZX55C75 0 100 200 300 400 500 0 5 10 15 20 l, LEAD LENGTH (mm) Fig. 2, Thermal Resistance vs Lead Length 0 50 100 150 200 0 5 10 15 20 25 V , ZENER VOLTAGE (V) Z Fig. 3, Diode Capacitance vs Zener Voltage V = 2V R T = 25C j 1 10 100 1000 0 5 10 15 20 25 V , ZENER VOLTAGE (V) Z Fig. 4, Differential Zener Impedance I = 1mA Z 5mA 10mA T = 25°C j 0 100 200 300 400 500 0 40 80 120 160 200 T , AMBIENT TEMPERATURE A Fig.1, Power Dissipation vs Ambient Temperature NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS - USE 1N5221B - 1N5267B |
Numéro de pièce similaire - BZX55C62 |
|
Description similaire - BZX55C62 |