Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
5-103944-3 Fiches technique(PDF) 2 Page - Tyco Electronics |
|
5-103944-3 Fiches technique(HTML) 2 Page - Tyco Electronics |
2 / 6 page insulation Displacement vs. Crimp Snap-in iDC • Time savings • Preloaded contacts • Automation • Mates with same headers as crimp Crimp Snap-in • Cost effective • Flexibility (AWG) • Manual labor • Mates with same headers as IDC Receptacle Assemblies iDC AMPMODU MTE AMPMODU MTE Housing Crimp Snap-in Short Point Contact Pin Counterparts iDC AMPMODU MTE AMPMODU MTE Housing Crimp Snap-in Pin Contact RECEPTAClES Size AWG Plating 15 µ” Au 30 µ” Au Matte Tin 2 22-26 5-103957-1 5-103958-1 5-103956-1 3 5-103957-2 5-103958-2 5-103956-2 4 5-103957-3 5-103958-3 5-103956-3 5 5-103957-4 5-103958-4 5-103956-4 … … … … 25 7-103644-4 7-103734-4 7-103645-4 2 26-30 5-103960-1 5-103961-1 5-103959-1 3 5-103960-2 5-103961-2 5-103959-2 4 5-103960-3 5-103961-3 5-103959-3 5 5-103960-4 5-103961-4 5-103959-4 … … … … 25 7-103640-4 7-103897-4 7-103641-4 SHORT POinT REPlACEMEnT COnTACTS Plating AWG Strip Loose Piece 15 µ” Au 20-24 104479-9 1-104479-2 30 µ” Au 1-104479-0 1-104479-3 Matte Tin 104479-8 1-104479-1 15 µ” Au 22-26 1-104480-2 1-104480-5 30 µ” Au 1-104480-3 1-104480-6 Matte Tin 1-104480-7 1-104480-4 15 µ” Au 28-32 1-104481-0 1-104481-2 30 µ” Au 1-104481-1 1-104481-3 Matte Tin 5-104481-2 5-104481-6 MTE RECEPTAClE HOUSingS Size Part Number 2 104257-1 3 104257-2 4 104257-3 5 104257-4 … … 25 2-104257-4 CRiMP Pin REPlACEMEnT COnTACTS Plating AWG Strip Loose Piece 15 µ” Au 22-26 5-104505-4 5-104505-5 30 µ” Au 5-104505-6 5-104505-7 Matte Tin 5-104505-2 5-104505-3 15 µ” Au 28-32 5-104506-4 5-104506-5 30 µ” Au 5-104506-6 5-104506-7 Matte Tin 5-104506-2 5-104506-3 MTE CRiMP Pin HOUSingS Size Part Number 2 103653-1 3 103653-2 4 103653-3 5 103653-4 … … 25 2-103653-4 PinS Size AWG Plating 15 µ” Au 30 µ” Au Matte Tin 2 22-26 5-103945-1 5-103946-1 5-103944-1 3 5-103945-2 5-103946-2 5-103944-2 4 5-103945-3 5-103946-3 5-103944-3 5 5-103945-4 5-103946-4 5-103944-4 … … … … 25 7-103660-4 7-103893-4 7-103661-4 2 26-30 5-103948-1 5-103949-1 5-103947-1 3 5-103948-2 5-103949-2 5-103947-2 4 5-103948-3 5-103949-3 5-103947-3 5 5-103948-4 5-103949-4 5-103947-4 … … … … 25 7-103658-4 7-103894-4 7-103659-4 te.com/products/ampmodumte AMPMODU MTE Interconnect System TE Connectivity |
Numéro de pièce similaire - 5-103944-3 |
|
Description similaire - 5-103944-3 |