Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

UF5210G-TA3-T Fiches technique(PDF) 4 Page - Unisonic Technologies

No de pièce UF5210G-TA3-T
Description  -40A, -100V P-CHANNEL POWER MOSFET
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  UTC [Unisonic Technologies]
Site Internet  http://www.utc-ic.com
Logo UTC - Unisonic Technologies

UF5210G-TA3-T Fiches technique(HTML) 4 Page - Unisonic Technologies

  UF5210G-TA3-T Datasheet HTML 1Page - Unisonic Technologies UF5210G-TA3-T Datasheet HTML 2Page - Unisonic Technologies UF5210G-TA3-T Datasheet HTML 3Page - Unisonic Technologies UF5210G-TA3-T Datasheet HTML 4Page - Unisonic Technologies UF5210G-TA3-T Datasheet HTML 5Page - Unisonic Technologies UF5210G-TA3-T Datasheet HTML 6Page - Unisonic Technologies  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
UF5210
POWER MOSFET
UNISONICTECHNOLOGIESCO.,LTD
4 of 6
www.unisonic.com.tw
QW-R502-845.B
TEST CIRCUITS AND WAVEFORMS


Numéro de pièce similaire - UF5210G-TA3-T

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Microsemi Corporation
UF520 MICROSEMI-UF520 Datasheet
94Kb / 2P
   ULTRA FAST RECOVERY RECTIFIER
logo
Unisonic Technologies
UF520 UTC-UF520 Datasheet
203Kb / 6P
   9.2A, 100V N-CHANNEL POWER MOSFET
UF520G-TA3-T UTC-UF520G-TA3-T Datasheet
203Kb / 6P
   9.2A, 100V N-CHANNEL POWER MOSFET
UF520G-TA3-T UTC-UF520G-TA3-T Datasheet
197Kb / 6P
   N-CHANNEL JUNCTION FIELD EFFECT TRANSISTOR
UF520L-TA3-T UTC-UF520L-TA3-T Datasheet
203Kb / 6P
   9.2A, 100V N-CHANNEL POWER MOSFET
More results

Description similaire - UF5210G-TA3-T

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Rohm
RSJ400N10FRA ROHM-RSJ400N10FRA Datasheet
662Kb / 15P
   Nch 100V 40A Power MOSFET
RSJ400N10 ROHM-RSJ400N10 Datasheet
1Mb / 16P
   Nch 100V 40A Power MOSFET
RH6P040BH ROHM-RH6P040BH Datasheet
2Mb / 10P
   Nch 100V 40A Power MOSFET
20220531 - Rev.002
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TSM22P10 TSC-TSM22P10 Datasheet
680Kb / 7P
   -100V P-Channel Power MOSFET
logo
Unisonic Technologies
UTT30P04 UTC-UTT30P04 Datasheet
142Kb / 3P
   40A, 21V P-CHANNEL POWER MOSFET
logo
Intersil Corporation
IRF150 INTERSIL-IRF150 Datasheet
57Kb / 7P
   40A, 100V, 0.055 Ohm, N-Channel Power MOSFET
FRK9160D INTERSIL-FRK9160D Datasheet
48Kb / 6P
   40A, -100V, 0.085 Ohm, Rad Hard, P-Channel Power MOSFETs
June 1998
logo
Unisonic Technologies
UTT70P10 UTC-UTT70P10 Datasheet
127Kb / 2P
   70A, 100V P-CHANNEL POWER MOSFET
UF9520S UTC-UF9520S Datasheet
177Kb / 5P
   -6.8A, -100V P-CHANNEL POWER MOSFET
logo
Shindengen Electric Mfg...
P40B10SN SHINDENGEN-P40B10SN Datasheet
1Mb / 7P
   Power MOSFETs 100V, 40A, N-channel
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com