Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

6N90 Fiches technique(PDF) 8 Page - Nell Semiconductor Co., Ltd

No de pièce 6N90
Description  N-Channel Power MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  NELLSEMI [Nell Semiconductor Co., Ltd]
Site Internet  http://www.nellsemi.com
Logo NELLSEMI - Nell Semiconductor Co., Ltd

6N90 Fiches technique(HTML) 8 Page - Nell Semiconductor Co., Ltd

  6N90 Datasheet HTML 1Page - Nell Semiconductor Co., Ltd 6N90 Datasheet HTML 2Page - Nell Semiconductor Co., Ltd 6N90 Datasheet HTML 3Page - Nell Semiconductor Co., Ltd 6N90 Datasheet HTML 4Page - Nell Semiconductor Co., Ltd 6N90 Datasheet HTML 5Page - Nell Semiconductor Co., Ltd 6N90 Datasheet HTML 6Page - Nell Semiconductor Co., Ltd 6N90 Datasheet HTML 7Page - Nell Semiconductor Co., Ltd 6N90 Datasheet HTML 8Page - Nell Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 8 page
background image
SEMICONDUCTOR
RoHS
RoHS
Nell High Power Products
www.nellsemi.com
Page 8of 8
TO-220F
2
1
3
3.3
3.1
13.7
13.5
All dimensions in millimeters
16.0
15.8
2.8
2.6
0.48
0.44
2.54
TYP
0.9
0.7
2.54
TYP
16.4
15.4
7.1
6.7
3.7
3.2
10.6
10.4
4.8
4.6
10°
2.85
2.65
3.4
3.1
D (Drain)
G
(Gate)
S (Source)
6N90 Series
4.06 (0.160)
3.56 (0.140)
1.45 (0.057)
1.14 (0.045)
2.67 (0.105)
2.41 (0.095)
2.65 (0.104)
2.45 (0.096)
10.54 (0.415) MAX.
9.40 (0.370)
9.14 (0.360)
G
PIN
D
S
5.20 (0.205)
4.95 (0.195)
0.90 (0.035)
0.70 (0.028)
16.13 (0.635)
15.87 (0.625)
2.87
2.62 (0.103)
3.91 (0.154)
3.74 (0.148)
(0.113)
29.16 (1.148)
28.40 (1.118)
3.68 (0.145)
3.43 (0.135)
8.89 (0.350)
8.38 (0.330)
14.22 (0.560)
13.46 (0.530)
0.56 (0.022)
0.36 (0.014)
15.32 (0.603)
14.55 (0.573)
4.70 (0.185)
4.44 0.1754
(
)
1.39 (0.055)
1.14 (0.045)
2.79 (0.110)
2.54 (0.100)
TO-220AB
All dimensions in millimeters(inches)
D (Drain)
G
(Gate)
S (Source)


Numéro de pièce similaire - 6N90

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Unisonic Technologies
6N90 UTC-6N90 Datasheet
180Kb / 6P
   6.2 Amps, 900 Volts N-CHANNEL POWER MOSFET
6N90 UTC-6N90 Datasheet
203Kb / 5P
   6.2A, 900V N-CHANNEL POWER MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
6N90C FAIRCHILD-6N90C Datasheet
789Kb / 9P
   900V N-Channel MOSFET
logo
Unisonic Technologies
6N90G-T2Q-T UTC-6N90G-T2Q-T Datasheet
283Kb / 8P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
6N90G-TA3-T UTC-6N90G-TA3-T Datasheet
180Kb / 6P
   6.2 Amps, 900 Volts N-CHANNEL POWER MOSFET
More results

Description similaire - 6N90

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
AiT Semiconductor Inc.
BSS123L AITSEMI-BSS123L Datasheet
486Kb / 5P
   MOSFET N-CHANNEL POWER MOSFET
REV1.0
logo
Fairchild Semiconductor
SSF7N90A FAIRCHILD-SSF7N90A Datasheet
249Kb / 8P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
FQH90N15 FAIRCHILD-FQH90N15_06 Datasheet
1Mb / 10P
   N-Channel Power MOSFET
SSH8N80A FAIRCHILD-SSH8N80A Datasheet
249Kb / 8P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
logo
Seme LAB
IRF450 SEME-LAB-IRF450 Datasheet
19Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
IRFM450 SEME-LAB-IRFM450 Datasheet
15Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
IRFN240SMD SEME-LAB-IRFN240SMD Datasheet
23Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
IRF044 SEME-LAB-IRF044 Datasheet
21Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
IRF140 SEME-LAB-IRF140 Datasheet
22Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
2N7081220MISO SEME-LAB-2N7081220MISO Datasheet
14Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
SSH10N90A FAIRCHILD-SSH10N90A Datasheet
250Kb / 8P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com