Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

6N80 Fiches technique(PDF) 8 Page - Nell Semiconductor Co., Ltd

No de pièce 6N80
Description  N-Channel Power MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  NELLSEMI [Nell Semiconductor Co., Ltd]
Site Internet  http://www.nellsemi.com
Logo NELLSEMI - Nell Semiconductor Co., Ltd

6N80 Fiches technique(HTML) 8 Page - Nell Semiconductor Co., Ltd

  6N80 Datasheet HTML 1Page - Nell Semiconductor Co., Ltd 6N80 Datasheet HTML 2Page - Nell Semiconductor Co., Ltd 6N80 Datasheet HTML 3Page - Nell Semiconductor Co., Ltd 6N80 Datasheet HTML 4Page - Nell Semiconductor Co., Ltd 6N80 Datasheet HTML 5Page - Nell Semiconductor Co., Ltd 6N80 Datasheet HTML 6Page - Nell Semiconductor Co., Ltd 6N80 Datasheet HTML 7Page - Nell Semiconductor Co., Ltd 6N80 Datasheet HTML 8Page - Nell Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 8 page
background image
SEMICONDUCTOR
Nell High Power Products
RoHS
RoHS
www.nellsemi.com
Page 8 of 8
6N80 Series
Case Style
TO-220F
2
1
3
3.3
3.1
13.7
13.5
All dimensions in millimeters
16.0
15.8
2.8
2.6
0.48
0.44
2.54
TYP
0.9
0.7
2.54
TYP
16.4
15.4
7.1
6.7
3.7
3.2
10.6
10.4
4.8
4.6
10°
2.85
2.65
3.4
3.1
D (Drain)
G
(Gate)
S (Source)


Numéro de pièce similaire - 6N80

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
IXYS Corporation
6N80 IXYS-6N80 Datasheet
87Kb / 4P
   N-Channel Enhancement Mode
logo
Unisonic Technologies
6N80 UTC-6N80 Datasheet
181Kb / 6P
   6.0 Amps, 800 Volts N-CHANNEL POWER MOSFET
6N80 UTC-6N80 Datasheet
199Kb / 6P
   6A, 800V N-CHANNEL POWER MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
6N80 ISC-6N80 Datasheet
61Kb / 2P
   Simple Drive Requirements
6N80 ISC-6N80 Datasheet
319Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

Description similaire - 6N80

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
AiT Semiconductor Inc.
BSS123L AITSEMI-BSS123L Datasheet
486Kb / 5P
   MOSFET N-CHANNEL POWER MOSFET
REV1.0
logo
Fairchild Semiconductor
SSF7N90A FAIRCHILD-SSF7N90A Datasheet
249Kb / 8P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
FQH90N15 FAIRCHILD-FQH90N15_06 Datasheet
1Mb / 10P
   N-Channel Power MOSFET
SSH8N80A FAIRCHILD-SSH8N80A Datasheet
249Kb / 8P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
logo
Seme LAB
IRF450 SEME-LAB-IRF450 Datasheet
19Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
IRFM450 SEME-LAB-IRFM450 Datasheet
15Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
IRFN240SMD SEME-LAB-IRFN240SMD Datasheet
23Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
IRF044 SEME-LAB-IRF044 Datasheet
21Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
IRF140 SEME-LAB-IRF140 Datasheet
22Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
2N7081220MISO SEME-LAB-2N7081220MISO Datasheet
14Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
SSH10N90A FAIRCHILD-SSH10N90A Datasheet
250Kb / 8P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com