Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
ST16168LG Fiches technique(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd. |
|
ST16168LG Fiches technique(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd. |
1 / 3 page Armoire murale en acier doux de type 4 avec toit incliné Porte à charnière avec verrou quart de tour Application Conçue pour abriter du matériel électrique ou électronique et le protéger contre les environnements industriels agressifs. Pour montage mural. Le toit incliné prévient l'accumulation d'eau et permet le montage de dispositifs de commande. Grâce à leurs éléments de conception spéciaux, comme des charnières dissimulées et des systèmes de verrouillage attrayants, les armoires de la série Eclipse s'intègrent parfaitement à toutes les installations de haute technologie. Le vaste choix de dimensions et d'accessoires offert pour cette gamme de produits en fait une solution polyvalente. Normes UL 508, types 3R, 4 et 12 CSA, types 3R, 4 et 12 Conformes aux normes : NEMA Types 3R, 4 et 12 CEI 60529, IP66 Construction Tôle d'acier de calibre 14 ou 16. Joints soudés en continu, lisses, meulés. Des raidisseurs de porte sont installés aux endroits appropriés pour plus de résistance et de rigidité. Conçus pour permettre des options de montage supplémentaires. Rebord profilé sur l'armoire pour prévenir l'infiltration de liquides et de contaminants. Les verrous quart de tour à fente offrent une sécurité accrue car la porte ne peut être ouverte sans outil. Les portes peuvent facilement être enlevées pour modifications et sont interchangeables. Joint coulé en place en continu Des goujons à collerette sont fournis pour le montage du panneau intérieur. Comprend les pièces de fixation ainsi que les écrous de montage des panneaux et les rondelles d'étanchéité pour un montage mural. Tige de mise à la masse prévue sur la porte et tige de mise à la terre installée dans l'armoire. Les charnières sont finies en acier doux. Broches de charnière et verrous quart de tour en acier inoxydable. Finition |
Numéro de pièce similaire - ST16168LG |
|
Description similaire - ST16168LG |