Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

2N4174 Fiches technique(PDF) 4 Page - Digitron Semiconductors

No de pièce 2N4174
Description  SILICON CONTROLLED RECTIFIERS
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  DIGITRON [Digitron Semiconductors]
Site Internet  http://www.digitroncorp.com
Logo DIGITRON - Digitron Semiconductors

2N4174 Fiches technique(HTML) 4 Page - Digitron Semiconductors

  2N4174 Datasheet HTML 1Page - Digitron Semiconductors 2N4174 Datasheet HTML 2Page - Digitron Semiconductors 2N4174 Datasheet HTML 3Page - Digitron Semiconductors 2N4174 Datasheet HTML 4Page - Digitron Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
DIGITRON SEMICONDUCTORS
144 Market Street
Kenilworth NJ 07033 USA
phone +1.908.245-7200
2N4167-2N4174
SILICON CONTROLLED RECTIFIERS
fax +1.908.245-0555
sales@digitroncorp.com
www.digitroncorp.com
Rev. 20130108


Numéro de pièce similaire - 2N4174

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Central Semiconductor C...
2N4174 CENTRAL-2N4174 Datasheet
57Kb / 1P
   SCRs
logo
Motorola, Inc
2N4174 MOTOROLA-2N4174 Datasheet
185Kb / 4P
   SILICON CONTROLLED RECTIFIERS
logo
New Jersey Semi-Conduct...
2N4174 NJSEMI-2N4174 Datasheet
131Kb / 1P
   SCR, V(DRM) == 600V TO 699.9V
2N4174 NJSEMI-2N4174 Datasheet
77Kb / 2P
   Silicon Controlled Rectifiers
More results

Description similaire - 2N4174

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Motorola, Inc
C122A1 MOTOROLA-C122A1 Datasheet
65Kb / 3P
   SILICON CONTROLLED RECTIFIERS
logo
Power Innovations Ltd
TIC106 POINN-TIC106 Datasheet
165Kb / 8P
   SILICON CONTROLLED RECTIFIERS
TICP106 POINN-TICP106 Datasheet
95Kb / 6P
   SILICON CONTROLLED RECTIFIERS
logo
ON Semiconductor
MCR12D ONSEMI-MCR12D Datasheet
92Kb / 8P
   Silicon Controlled Rectifiers
December, 1999 ??Rev. 2
logo
Transys Electronics
SC12 TRSYS-SC12 Datasheet
765Kb / 5P
   SILICON CONTROLLED RECTIFIERS
logo
ON Semiconductor
2N6504 ONSEMI-2N6504 Datasheet
50Kb / 8P
   Silicon Controlled Rectifiers
April, 2001 ??Rev. 4
logo
Motorola, Inc
MCR102 MOTOROLA-MCR102 Datasheet
79Kb / 4P
   Silicon Controlled Rectifiers
MCR22 MOTOROLA-MCR22 Datasheet
101Kb / 6P
   Silicon Controlled Rectifiers
MCR25 MOTOROLA-MCR25 Datasheet
431Kb / 6P
   Silicon Controlled Rectifiers
MCR310 MOTOROLA-MCR310 Datasheet
86Kb / 4P
   Silicon Controlled Rectifiers
logo
NTE Electronics
NTE5550 NTE-NTE5550 Datasheet
20Kb / 2P
   Silicon Controlled Rectifiers
More results


Html Pages

1 2 3 4


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com