Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

TLC27L4Y Fiches technique(PDF) 5 Page - Texas Instruments

No de pièce TLC27L4Y
Description  LinCMOSE PRECISION QUAD OPERATIONAL AMPLIFIERS
Download  44 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  TI1 [Texas Instruments]
Site Internet  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

TLC27L4Y Fiches technique(HTML) 5 Page - Texas Instruments

  TLC27L4Y Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments TLC27L4Y Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments TLC27L4Y Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments TLC27L4Y Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments TLC27L4Y Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments TLC27L4Y Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TLC27L4Y Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TLC27L4Y Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TLC27L4Y Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 44 page
background image
TLC27L4, TLC27L4A, TLC27L4B, TLC27L4Y, TLC27L9
LinCMOS
™ PRECISION QUAD OPERATIONAL AMPLIFIERS
SLOS053C – OCTOBER 1987 – REVISED AUGUST 1994
5
POST OFFICE BOX 655303
DALLAS, TEXAS 75265
absolute maximum ratings over operating free-air temperature (unless otherwise noted)
Supply voltage, VDD (see Note 1)
18 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Differential input voltage, VID (see Note 2)
±VDD
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Input voltage range, VI (any input)
– 0.3 V to VDD
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Input current, II
±5 mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Output current, IO (each output)
±30 mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total current into VDD
45 mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total current out of GND
45 mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Duration of short-circuit current at (or below) 25
°C (see Note 3)
unlimited
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Continuous total dissipation
See Dissipation Rating Table
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Operating free-air temperature, TA: C suffix
0
°C to 70°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I suffix
– 40
°C to 85°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M suffix
– 55
°C to 125°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Storage temperature range
– 65
°C to 150°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Case temperature for 60 seconds: FK package
260
°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lead temperature 1,6 mm (1/16 inch) from case for 10 seconds: D, N, or PW package
260
°C
. . . . . . . . . . . .
Lead temperature 1,6 mm (1/16 inch) from case for 60 seconds: J package
300
°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
† Stresses beyond those listed under “absolute maximum ratings” may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, and
functional operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated under “recommended operating conditions” is not
implied. Exposure to absolute-maximum-rated conditions for extended periods may affect device reliability.
NOTES:
1. All voltage values, except differential voltages, are with respect to network ground.
2. Differential voltages are at IN+ with respect to IN –.
3. The output may be shorted to either supply. Temperature and /or supply voltages must be limited to ensure that the maximum
dissipation rating is not exceeded (see application section).
DISSIPATION RATING TABLE
PACKAGE
TA ≤ 25°C
POWER RATING
DERATING FACTOR
ABOVE TA = 25°C
TA = 70°C
POWER RATING
TA = 85°C
POWER RATING
TA = 125°C
POWER RATING
D
950 mW
7.6 mW/
°C
608 mW
494 mW
FK
1375 mW
11.0 mW/
°C
880 mW
715 mW
275 mW
J
1375 mW
11.0 mW/
°C
880 mW
715 mW
275 mW
N
1575 mW
12.6 mW/
°C
1008 mW
819 mW
PW
700 mW
5.6 mW/
°C
448 mW
recommended operating conditions
C SUFFIX
I SUFFIX
M SUFFIX
UNIT
MIN
MAX
MIN
MAX
MIN
MAX
UNIT
Supply voltage, VDD
3
16
4
16
4
16
V
Common mode input voltage VIC
VDD = 5 V
– 0.2
3.5
– 0.2
3.5
0
3.5
V
Common-mode input voltage, VIC
VDD = 10 V
– 0.2
8.5
– 0.2
8.5
0
8.5
V
Operating free-air temperature, TA
0
70
–40
85
–55
125
°C


Numéro de pièce similaire - TLC27L4Y

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Texas Instruments
TLC27L4Y TI-TLC27L4Y Datasheet
603Kb / 37P
[Old version datasheet]   LinCMOSE PRECISION QUAD OPERATIONAL AMPLIFIERS
TLC27L4Y TI1-TLC27L4Y Datasheet
1Mb / 43P
[Old version datasheet]   LinCMOSE PRECISION QUAD OPERATIONAL AMPLIFIERS
TLC27L4Y TI-TLC27L4Y Datasheet
1Mb / 43P
[Old version datasheet]   LinCMOS PRECISION QUAD OPERATIONAL AMPLIFIERS
More results

Description similaire - TLC27L4Y

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Texas Instruments
TLC27L4 TI-TLC27L4 Datasheet
603Kb / 37P
[Old version datasheet]   LinCMOSE PRECISION QUAD OPERATIONAL AMPLIFIERS
TLC27M4 TI-TLC27M4 Datasheet
555Kb / 37P
[Old version datasheet]   LinCMOSE PRECISION QUAD OPERATIONAL AMPLIFIERS
TLC27L4 TI1-TLC27L4_14 Datasheet
1Mb / 43P
[Old version datasheet]   LinCMOSE PRECISION QUAD OPERATIONAL AMPLIFIERS
TLC27M4BCDR TI1-TLC27M4BCDR Datasheet
557Kb / 37P
[Old version datasheet]   LinCMOSE PRECISION QUAD OPERATIONAL AMPLIFIERS
TLC274 TI-TLC274 Datasheet
668Kb / 42P
[Old version datasheet]   LinCMOSE PRECISION QUAD OPERATIONAL AMPLIFIERS
TLC254 TI-TLC254 Datasheet
315Kb / 21P
[Old version datasheet]   LinCMOSE QUAD OPERATIONAL AMPLIFIERS
TLC27L2 TI-TLC27L2 Datasheet
538Kb / 33P
[Old version datasheet]   LinCMOSE PRECISION DUAL OPERATIONAL AMPLIFIERS
TLC2810Z TI1-TLC2810Z Datasheet
336Kb / 23P
[Old version datasheet]   LinCMOSE PRECISION DUAL OPERATIONAL AMPLIFIERS
TLC2810 TI1-TLC2810 Datasheet
336Kb / 23P
[Old version datasheet]   LinCMOSE PRECISION DUAL OPERATIONAL AMPLIFIERS
TLC1078 TI-TLC1078 Datasheet
530Kb / 33P
[Old version datasheet]   LinCMOSE mPOWER PRECISION OPERATIONAL AMPLIFIERS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com