Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

IRF8327SPBF Fiches technique(PDF) 8 Page - International Rectifier

No de pièce IRF8327SPBF
Description  DirectFETPower MOSFET 
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  IRF [International Rectifier]
Site Internet  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF8327SPBF Fiches technique(HTML) 8 Page - International Rectifier

  IRF8327SPBF Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF8327SPBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF8327SPBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF8327SPBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF8327SPBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF8327SPBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF8327SPBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF8327SPBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRF8327SPBF Datasheet HTML 9Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 9 page
background image
IRF8327SPbF
8
www.irf.com
DirectFET® Part Marking
DirectFET® Outline Dimension, SQ Outline
(Small Size Can, Q-Designation).
Please see DirectFET application note AN-1035 for all details regarding the assembly of DirectFET. This includes
all recommendations for stencil and substrate designs.
CODE
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
R
P
N/A
0.0031
0.007
0.038
0.083
0.112
0.032
0.018
0.020
MAX
0.191
0.156
N/A
0.020
0.08
0.93
2.00
2.75
0.78
0.35
0.48
MIN
4.75
3.70
N/A
0.080
0.17
0.97
2.10
2.85
0.82
0.45
0.52
MAX
4.85
3.95
N/A
0.003
0.0008
0.079
0.037
0.108
0.031
0.019
0.014
MIN
0.146
0.187
METRIC
IMPERIAL
DIMENSIONS
0.88
0.92
0.036
0.035
0.032
0.78
0.82
0.031
Dimensions are shown in
millimeters (inches)
0.028
0.59
0.70
0.023
GATE MARKING
PART NUMBER
LOGO
BATCH NUMBER
DATE CODE
Line above the last character of
the date code indicates "Lead-Free"


Numéro de pièce similaire - IRF8327SPBF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRF8327SPBF IRF-IRF8327SPBF Datasheet
264Kb / 10P
   Ultra Low Package Inductance
IRF8327SPBF IRF-IRF8327SPBF_15 Datasheet
264Kb / 10P
   Ultra Low Package Inductance
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com