Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

IRF8306MTRPBF Fiches technique(PDF) 8 Page - International Rectifier

No de pièce IRF8306MTRPBF
Description  HEXFET Power MOSFET plus Schottky Diode
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  IRF [International Rectifier]
Site Internet  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF8306MTRPBF Fiches technique(HTML) 8 Page - International Rectifier

  IRF8306MTRPBF Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF8306MTRPBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF8306MTRPBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF8306MTRPBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF8306MTRPBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF8306MTRPBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF8306MTRPBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF8306MTRPBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRF8306MTRPBF Datasheet HTML 9Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 9 page
background image
IRF8306MTRPbF
8
www.irf.com
DirectFET™ Part Marking
CODE
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
P
0.017
0.028
0.007
0.040
0.095
0.156
0.028
0.018
0.028
MAX
0.250
0.38
0.59
0.08
0.88
2.28
3.85
0.68
0.35
0.68
MIN
6.25
4.80
0.42
0.70
0.17
1.02
2.42
3.95
0.72
0.45
0.72
MAX
6.35
5.05
0.015
0.023
0.003
0.090
0.035
0.152
0.027
0.027
0.014
MIN
0.189
0.246
METRIC
IMPERIAL
DIMENSIONS
1.38
1.42
0.80
0.84
0.056
0.054
0.033
0.031
R
0.03
0.08
0.001
0.003
Please see AN-1035 for DirectFET assembly details, stencil and substrate design recommendations
DirectFET™ Outline Dimension, MX Outline
(Medium Size Can, X-Designation)
Dimensions are shown in
millimeters (inches)
0.199
GATE MARKING
PART NUMBER
LOGO
BATCH NUMBER
DATE CODE
Line above the last character of
the date code indicates "Lead-Free"


Numéro de pièce similaire - IRF8306MTRPBF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRF8306MPBF IRF-IRF8306MPBF Datasheet
266Kb / 10P
   Integrated Monolithic Schottky Diode
IRF8306MPBF IRF-IRF8306MPBF_15 Datasheet
266Kb / 10P
   Integrated Monolithic Schottky Diode
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com