Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

IRF8301MPBF Fiches technique(PDF) 7 Page - International Rectifier

No de pièce IRF8301MPBF
Description  DirectFETPower MOSFET
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  IRF [International Rectifier]
Site Internet  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF8301MPBF Fiches technique(HTML) 7 Page - International Rectifier

Back Button IRF8301MPBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF8301MPBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF8301MPBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF8301MPBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF8301MPBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF8301MPBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF8301MPBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRF8301MPBF Datasheet HTML 9Page - International Rectifier IRF8301MPBF Datasheet HTML 10Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 10 page
background image
IRF8301MTRPbF
www.irf.com © 2013 International Rectifier
September 6, 2013
7
Fig 16a. Gate Charge Test Circuit
Fig 16b. Gate Charge Waveform
Fig 17b. Unclamped Inductive Waveforms
tp
V(BR)DSS
IAS
Fig 17a. Unclamped Inductive Test Circuit
Fig 18b. Switching Time Waveforms
Fig 18a. Switching Time Test Circuit
R G
IAS
0.01
tp
D.U.T
L
VDS
+
- VDD
DRIVER
A
15V
20V
VGS
Vds
Vgs
Id
Vgs(th)
Qgs1
Qgs2
Qgd
Qgodr
1K
VCC
DUT
0
L
S
20K
VDS
90%
10%
VGS
td(on)
tr
td(off) tf
VDS
Pulse Width ≤ 1 µs
Duty Factor ≤ 0.1 %
RD
VGS
RG
D.U.T.
VGS
+
-VDD


Numéro de pièce similaire - IRF8301MPBF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRF8301MPBF IRF-IRF8301MPBF Datasheet
344Kb / 10P
   Ultra-low Package Inductance
IRF8301MPBF IRF-IRF8301MPBF_15 Datasheet
344Kb / 10P
   Ultra-low Package Inductance
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com