Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

IRF6636TRPBF Fiches technique(PDF) 6 Page - International Rectifier

No de pièce IRF6636TRPBF
Description  DirectFETPower MOSFET
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  IRF [International Rectifier]
Site Internet  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF6636TRPBF Fiches technique(HTML) 6 Page - International Rectifier

Back Button IRF6636TRPBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF6636TRPBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF6636TRPBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF6636TRPBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF6636TRPBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF6636TRPBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF6636TRPBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRF6636TRPBF Datasheet HTML 9Page - International Rectifier IRF6636TRPBF Datasheet HTML 10Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 10 page
background image
IRF6636PbF
6
www.irf.com
D.U.T.
VDS
ID
IG
3mA
VGS
.3
µF
50K
.2
µF
12V
Current Regulator
Same Type as D.U.T.
Current Sampling Resistors
+
-
Fig 15a. Gate Charge Test Circuit
Fig 15b. Gate Charge Waveform
Vds
Vgs
Id
Vgs(th)
Qgs1 Qgs2
Qgd
Qgodr
Fig 16b. Unclamped Inductive Waveforms
tp
V(BR)DSS
IAS
Fig 16a. Unclamped Inductive Test Circuit
Fig 17b. Switching Time Waveforms
V
GS
V
DS
90%
10%
t
d(on)
t
d(off)
t
r
t
f
Fig 17a. Switching Time Test Circuit
V
GS
Pulse Width < 1µs
Duty Factor < 0.1%
V
DD
V
DS
L
D
D.U.T
+
-
RG
IAS
0.01
tp
D.U.T
L
VDS
+
- VDD
DRIVER
A
15V
20V
VGS


Numéro de pièce similaire - IRF6636TRPBF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRF6636TRPBF IRF-IRF6636TRPBF Datasheet
288Kb / 10P
   Ideal for CPU Core DC-DC Converters
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com